công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

BL-FL7615XX Datasheet(PDF) 2 Page - BetLux Electronics

tên linh kiện BL-FL7615XX
Nội dung chi tiết  SUPER FLUX LED LAMP, 4PIN LED
tải về  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  BETLUX [BetLux Electronics]
Trang chủ  http://www.betlux.com
Logo BETLUX - BetLux Electronics

  BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 1Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 2Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 3Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 4Page - BetLux Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SUPER FLUX LED LAMP, 4PIN LED
BL-FL7615xx
APPROVED : XU L
CHECKED :ZHANG WH
DRAWN: LI FS
REV NO: V.2
Page 2 of 4
WWW.BETLUX.COM
EMAIL: SALES@BETLUX.COM , BETLUX@BETLUX.COM
Package configuration & Internal circuit diagram
Notes:
1.
All dimensions are in millimeters (inches)
2.
Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
3.
Specifications are subject to change without notice.
3
1
A
2
2.50
( .098 )
5.0T YP
CH AMFER
1.2 5x1. 25
(.04 9x.0 49)
R0 .6 9
0.20
(.0 27
008 )
.
7. 62
0 .5 0
(.3 00
02 0 )
.
7.6 2
0 .50
(.30 0
020)
.
5.0 0
0 .20
.11 8
008)
(
.
0.4 0
0 .20T YP
(. 016
00 8)
.
2 .50
0 .5 0
(.098
02 0)
.
5. 08
0.3 0
(.2 00
01 2 )
.
1.55
0.2 0TY P.
(. 0 61
00 8 )
.
0.50 (.020 )TYP.
0.76
0. 10TY P.
(.0 30
00 4 )
.
5 .08
0.3 0
(. 200
01 2)
.
4. 40
0.2 0
(.1 73
00 8 )
.
7 .00
0 .2 0
(.276
00 8)
.



Html Pages

1  2  3  4 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn