công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

BL-FL7615XX Datasheet(PDF) 4 Page - BetLux Electronics

tên linh kiện BL-FL7615XX
Nội dung chi tiết  SUPER FLUX LED LAMP, 4PIN LED
tải về  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  BETLUX [BetLux Electronics]
Trang chủ  http://www.betlux.com
Logo BETLUX - BetLux Electronics

  BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 1Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 2Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 3Page - BetLux Electronics BL-FL7615XX bảng dữ liệu HTML 4Page - BetLux Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SUPER FLUX LED LAMP, 4PIN LED
BL-FL7615xx
APPROVED : XU L
CHECKED :ZHANG WH
DRAWN: LI FS
REV NO: V.2
Page 4 of 4
WWW.BETLUX.COM
EMAIL: SALES@BETLUX.COM , BETLUX@BETLUX.COM
Packing and weighting
9 Inner Box /Box
3 Inner Box /Box
Maximum
5
Bag/Inner Box
500pcs/bag
0.25g/pcs



Html Pages

1  2  3  4 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn