công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD2NK90Z-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD2NK90Z-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 900V-5W-2.1A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESHTM MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NK90Z-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD2NK90Z-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
STP2NK90Z - STD2NK90Z - STD2NK90Z-1
8/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STD2NK90Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NK90Z-1 STMICROELECTRONICS-STD2NK90Z-1 Datasheet
604Kb / 18P
   N-channel 900V - 5廓 - 2.1A - TO-220 /DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD2NK90Z-1 DOINGTER-STD2NK90Z-1 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STD2NK90Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NK90Z STMICROELECTRONICS-STD2NK90Z_06 Datasheet
604Kb / 18P
   N-channel 900V - 5廓 - 2.1A - TO-220 /DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP3NK90Z STMICROELECTRONICS-STP3NK90Z Datasheet
613Kb / 13P
   N-CHANNEL 900V - 4.1ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD2NK70Z STMICROELECTRONICS-STD2NK70Z Datasheet
305Kb / 12P
   N-CHANNEL 700 V - 6 W - 1.6 A DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESHTM MOSFET
STP4NM60 STMICROELECTRONICS-STP4NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STP2NC70Z STMICROELECTRONICS-STP2NC70Z Datasheet
634Kb / 13P
   N-CHANNEL 700V - 7.3ohm - 1.4A TO-220/FP/DPAK/IPAK Zener-Protected PowerMESH?줚II MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z Datasheet
608Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3.8W - 2.5A TO-220/FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2003
STP7NK40Z STMICROELECTRONICS-STP7NK40Z Datasheet
605Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V-0.85ohm-5.4A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK50Z STMICROELECTRONICS-STP4NK50Z Datasheet
664Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z Datasheet
620Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com