công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1101A-P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MC1101A-P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Brushless Motor Control Chipset
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MC1101A-P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MC1101A-P Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers MC1101A-P Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 70 page
background image
7
I/O Timing Diagrams
The following diagrams show the MC1231A electrical interface timing. T#' values are listed in the above timing chart.
Quad A
Quad B
T1
T1
T2
T2
T3
T3
Index = ~A * ~B * ~IND
~Index
Quadrature Encoder Input Timing
Clock Timing
T4
T4
T5
ClkIn


Số phần tương tự - MC1101A-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zhengzhou Winsen Electr...
MC112 WINSEN-MC112 Datasheet
505Kb / 7P
   Catalytic Gas Sensor
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC112061P LANSDALE-MC112061P Datasheet
1Mb / 9P
   Crystal Oscillator
MC112061P LANSDALE-MC112061P Datasheet
366Kb / 9P
   Crystal Oscillator
logo
ON Semiconductor
MC1121 ONSEMI-MC1121 Datasheet
102Kb / 8P
   100mA Charge Pump Voltage Converter with Shutdown
February, 2000 ??Rev. 0
MC1121DMR2 ONSEMI-MC1121DMR2 Datasheet
102Kb / 8P
   100mA Charge Pump Voltage Converter with Shutdown
February, 2000 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MC1101A-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC1451A ETC1-MC1451A Datasheet
347Kb / 51P
   Advanced Step Motor Control Chipset
MC1141A ETC-MC1141A Datasheet
422Kb / 60P
   Advanced Microstepping Motion Control Chipset
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51785P MITSUBISHI-M51785P Datasheet
300Kb / 7P
   3 PHASE BRUSHLESS MOTOR CONTROL
M56733AFP MITSUBISHI-M56733AFP Datasheet
682Kb / 4P
   3-PHASE BRUSHLESS MOTOR CONTROL
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK4413 MSK-MSK4413_15 Datasheet
179Kb / 6P
   28V/160A Brushless DC motor control capability.
logo
STMicroelectronics
AN1113 STMICROELECTRONICS-AN1113 Datasheet
166Kb / 18P
   BRUSHLESS MOTOR FUZZY CONTROL BY USING ST52X301
logo
New Japan Radio
NJW4302 NJRC-NJW4302 Datasheet
209Kb / 18P
   THREE-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROL IC
logo
List of Unclassifed Man...
MC73110 ETC-MC73110 Datasheet
1Mb / 40P
   Advanced 3-Phase Motor Control IC
DF45S024050-A2 ETC-DF45S024050-A2 Datasheet
140Kb / 1P
   Brushless Motor
logo
Zilog, Inc.
AN031102-0311 ZILOG-AN031102-0311 Datasheet
2Mb / 26P
   Sensorless Brushless DC Motor Control with the Z16FMC MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com