công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS6332UR23D3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện GS6332UR23D3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Pin, Low-Power, P Reset Circuits
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS6332UR23D3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  GS6332UR23D3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS6332UR23D3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS6332UR23D3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS6332UR23D3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS6332UR23D3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS6332UR23D3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
GS6332 and GS6333
Vishay
formerly General Semiconductor
Document Number 74810
www.vishay.com
22-May-02
3
Absolute Maximum Ratings(1)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Supply Voltage
Vcc
6.0
V
Reset/Reset
–0.3 to (Vcc + 0.3)
V
Input Current, Vcc
20
mA
Output Current, Reset/Reset
20
mA
dV/dT (Vcc)
100
V/
µS
Operating Temperature Range
TA
–40 to +125
°C
Storage Temperature Range
Tstg
–65 to +150
°C
Power Dissipation (TA
≤ 70°C)
PD
260
mW
SOT-23 (Derate 4mW/°C above 70°C)
Note: (1) Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device.
Electrical Characteristics TA = –40°C to 125°C unless otherwise noted. Typical values are at TA = 25°C
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
TA = 25°C1
5.5
Vcc Range
VRANGE
TA = –40 to +85°C1
5.5
V
TA = –40 to +125°C
1.2
5.5
Supply Current
ICC
Vcc = 3.0V
––
7.0
µA
(No Load)
TA = 25°C
––
3.0
Reset Threshold
VTH
TA = 25°C
VTH –1.8%
VTH
VTH+1.8%
V
TA = –40 to +125°C
VTH –3%
VTH
VTH+3%
Threshold Hysteresis
VTH HIST
0.4
%VTH
GS6332 VCC > VTH
Reset Output Voltage Low
VOL
GS6333 VCC < VTH
––
V
ISINK = 50
µA, VCC ≥1.0V
0.4
ISINK = 500
µA, VCC ≥1.8V
0.3
GS6332 VCC < VTH
Reset Output Voltage High
VOH
GS6333 VCC > VTH
––
V
ISOURCE = 200
µA, VCC≥1.8V 0.8VCC
ISOURCE = 500
µA, VCC≥2.7V 0.8VCC
VCC Falling Reset Delay
TD1
VCC to VTH – 100mV
––
40
µS
GS633xUR
−D1
0.5
1.5
5
Reset Timeout Period
TD2
GS633xUR
−D2
15
30
50
mS
GS633xUR
−D3
80
150
230


Số phần tương tự - GS6332UR23D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS6-1 ETC2-GS6-1 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-10 ETC2-GS6-10 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-16 ETC2-GS6-16 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-2.5 ETC2-GS6-2.5 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-25 ETC2-GS6-25 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
More results

Mô tả tương tự - GS6332UR23D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6800 MAXIM-MAX6800 Datasheet
147Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits
Rev 1; 2/01
MAX6800 MAXIM-MAX6800_V01 Datasheet
901Kb / 8P
   3-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits
2016
MAX6332 MAXIM-MAX6332 Datasheet
97Kb / 6P
   3-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power 關P Reset Circuits
Rev 0; 12/98
MAX6332 MAXIM-MAX6332_V01 Datasheet
894Kb / 7P
   3-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power 關P Reset Circuits
2016
MAX6800 MAXIM-MAX6800_12 Datasheet
123Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power μP Reset Circuits
Rev 4; 3/12
MAX6800 MAXIM-MAX6800_11 Datasheet
130Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power uP Reset Circuits
Rev 3; 10/11
MAX6800 MAXIM-MAX6800_05 Datasheet
550Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power uP Reset Circuits
19-1933 Rev 2; 12/05
MAX6326 MAXIM-MAX6326 Datasheet
131Kb / 8P
   3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT 關P Reset Circuits
Rev 3; 1/00
MXD1810-MXD1818 MAXIM-MXD1810-MXD1818 Datasheet
198Kb / 11P
   Low-Power UP Reset Circuits in 3-Pin
Rev 0; 10/01
MAX6804US31D1 MAXIM-MAX6804US31D1 Datasheet
554Kb / 8P
   4-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits with Manual Reset
Rev 2; 12/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com