công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS6332UR15D1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện GS6332UR15D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Pin, Low-Power, P Reset Circuits
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS6332UR15D1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  GS6332UR15D1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS6332UR15D1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS6332UR15D1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS6332UR15D1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS6332UR15D1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS6332UR15D1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
GS6332 and GS6333
Vishay
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 74810
4
22-May-02
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)
TD2
VTH
TD2
50%
50%
50%
50%
VCC
Reset
Reset
0.01
0.1
0
20
40
60
80
100
120
140
1
Fig. 3 – Transient Rejection
Transient Amplitude (V)
Fig. 2 – Timing Diagram
VTH
TD1
TD1
Supply (VCC) Transients
These devices have a certain immunity to fast negative
going transients. The graph titled “Transient Rejection”
shows the maximum allowable transient amplitude and
duration to avoid triggering an unintended reset. As
shown in the graph shorter transients can have larger
amplitudes without triggering resets.


Số phần tương tự - GS6332UR15D1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS6-1 ETC2-GS6-1 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-10 ETC2-GS6-10 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-16 ETC2-GS6-16 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-2.5 ETC2-GS6-2.5 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
GS6-25 ETC2-GS6-25 Datasheet
43Kb / 3P
   RING TONGUE TERMINAL Non-insulated DIN 46234
More results

Mô tả tương tự - GS6332UR15D1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6800 MAXIM-MAX6800 Datasheet
147Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits
Rev 1; 2/01
MAX6800 MAXIM-MAX6800_V01 Datasheet
901Kb / 8P
   3-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits
2016
MAX6332 MAXIM-MAX6332 Datasheet
97Kb / 6P
   3-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power 關P Reset Circuits
Rev 0; 12/98
MAX6332 MAXIM-MAX6332_V01 Datasheet
894Kb / 7P
   3-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power 關P Reset Circuits
2016
MAX6800 MAXIM-MAX6800_12 Datasheet
123Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power μP Reset Circuits
Rev 4; 3/12
MAX6800 MAXIM-MAX6800_11 Datasheet
130Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power uP Reset Circuits
Rev 3; 10/11
MAX6800 MAXIM-MAX6800_05 Datasheet
550Kb / 7P
   3-Pin, Low-Power uP Reset Circuits
19-1933 Rev 2; 12/05
MAX6326 MAXIM-MAX6326 Datasheet
131Kb / 8P
   3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT 關P Reset Circuits
Rev 3; 1/00
MXD1810-MXD1818 MAXIM-MXD1810-MXD1818 Datasheet
198Kb / 11P
   Low-Power UP Reset Circuits in 3-Pin
Rev 0; 10/01
MAX6804US31D1 MAXIM-MAX6804US31D1 Datasheet
554Kb / 8P
   4-Pin, Low-Power 關P Reset Circuits with Manual Reset
Rev 2; 12/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com