công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STE70NM60 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STE70NM60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 0.050W - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STE70NM60 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STE70NM60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STE70NM60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7/8
STE70NM60
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
11.8
12.2
0.466
0.480
B
8.9
9.1
0.350
0.358
C
1.95
2.05
0.076
0.080
D
0.75
0.85
0.029
0.033
E
12.6
12.8
0.496
0.503
F
25.15
25.5
0.990
1.003
G
31.5
31.7
1.240
1.248
H4
0.157
J
4.1
4.3
0.161
0.169
K
14.9
15.1
0.586
0.594
L
30.1
30.3
1.185
1.193
M
37.8
38.2
1.488
1.503
N4
0.157
O
7.8
8.2
0.307
0.322
B
O
N
J
K
L
M
A
C
G
ISOTOP MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STE70NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STE70NM50 STMICROELECTRONICS-STE70NM50 Datasheet
288Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.045ohm - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STE70NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STE70NM50 STMICROELECTRONICS-STE70NM50 Datasheet
288Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.045ohm - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STE48NM60 STMICROELECTRONICS-STE48NM60 Datasheet
264Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.09W - 48A ISOTOP MDmesh-TM Power MOSFET
June 2003
STSJ2NM60 STMICROELECTRONICS-STSJ2NM60 Datasheet
223Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A PowerSO-8 Zener-Protected MDmesh??POWER MOSFET
STY60NM60 STMICROELECTRONICS-STY60NM60 Datasheet
288Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.050ohm - 60A Max247 Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STW26NM60 STMICROELECTRONICS-STW26NM60 Datasheet
233Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 0.125ohm - 26A TO-247 Zener-Protected MDmesh TM Power MOSFET
STD2NM60 STMICROELECTRONICS-STD2NM60 Datasheet
474Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STE30NK90Z STMICROELECTRONICS-STE30NK90Z Datasheet
228Kb / 10P
   N-CHANNEL 900V - 0.21??- 28A ISOTOP Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP4NM60 STMICROELECTRONICS-STP4NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STE30NK90Z STMICROELECTRONICS-STE30NK90Z_06 Datasheet
300Kb / 13P
   N-channel 900V - 0.21廓 - 28A ISOTOP Zener-Protected SuperMESTM MOSFET
STSJ3NM50 STMICROELECTRONICS-STSJ3NM50 Datasheet
220Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 2.5ohm - 3A PowerSO-8 Zener-Protected MDmesh??POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com