công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5162S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SM5162S
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF remote control encoder paired with SM5172.
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SM5162S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SM5162S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5162S Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
FUNCTION DESCRIPTION
1.
Data Format
Page 4
OCT. 2001
OSC
BIT "F"
BIT "1"
*a
3a
BIT "0"
TE
Dout
Synchronisation Bit waveform is :
*a is 4 OSC Clock
a
32a
12 bits address
Sync.
a
SM5162
312 RF ENCODER
SAMHOP Microelectronics Corp.
三合微科股份有限公司


Số phần tương tự - SM5162S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SM51625EL BOURNS-SM51625EL Datasheet
252Kb / 2P
   LAN 10/100/1000 Base-T (PoE) Transformer
More results

Mô tả tương tự - SM5162S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silvan Chip Electronics...
SC2260R4 SILVAN-SC2260R4 Datasheet
109Kb / 2P
   remote control encoder paired
SC2262 SILVAN-SC2262 Datasheet
228Kb / 3P
   remote control encoder paired
logo
SamHop Microelectronics...
SM5212E SAMHOP-SM5212E Datasheet
45Kb / 8P
   SM5212E is a RF remote control encoder paired with SM5212D
logo
Silan Microelectronics ...
SC5272 SILAN-SC5272 Datasheet
795Kb / 12P
   REMOTE CONTROL DECODER PAIRED
SC5262 SILAN-SC5262 Datasheet
168Kb / 10P
   REMOTE CONTROL ENCODER
logo
Princeton Technology Co...
PT2260 PTC-PT2260 Datasheet
118Kb / 2P
   REMOTE CONTROL ENCODER?
PT2261A PTC-PT2261A Datasheet
149Kb / 5P
   Remote Control Encoder?
PT2262 PTC-PT2262 Datasheet
355Kb / 7P
   Remote Control Encoder
PT2265 PTC-PT2265 Datasheet
163Kb / 3P
   Remote Control Encoder?
logo
Holtek Semiconductor In...
HT6026 HOLTEK-HT6026 Datasheet
361Kb / 7P
   Remote Control Encoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com