công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ908 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BUZ908
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER MOSFETS FOR AUDIO APPLICATIONS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BUZ908 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BUZ908 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers BUZ908 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
V
V
V
V
V
mA
mA
S
-220
-250
±14
-0.15
-1.5
-12
1.5
-10
-10
0.7
2
VGS = 10V
BUZ907
ID = -10mA
BUZ908
VDS = 0
IG = ±100µA
VDS = -10V
ID = -100mA
VGD = 0
ID = -8A
VGS = -10
ID = -8A
VDS = -220V
BUZ907
VGS = 10V
VDS = -250V
BUZ908
VDS = -10V
ID = -3A
BVDSX
Drain – Source Breakdown Voltage
BVGSS
Gate – Source Breakdown Voltage
VGS(OFF)
Gate – Source Cut–Off Voltage
VDS(SAT)* Drain – Source Saturation Voltage
RDS(on)*
Static – Source Resistance
IDSX
Drain – Source Cut–Off Current
yfs*
Forward Transfer Admittance
TEC
MAGNA
Magnatec. Telephone (01455) 554711. Fax (01455) 558843
Prelim. 01/97
BUZ907
BUZ908
Characteristic
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
* Pulse Test: Pulse Width = 300
µs , Duty Cycle ≤ 2%.
Characteristic
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Input Capacitance
Coss
Output Capacitance
Crss
Reverse Transfer Capacitance
ton
Turn–on Time
toff
Turn-off Time
TBA
TBA
TBA
TBA
TBA
VDS = -10V
f = 1MHz
VDS = -20V
ID = -5A
pF
ns
STATIC CHARACTERISTICS (Tcase = 25°C unless otherwise stated)
D
G
S
DYNAMIC CHARACTERISTICS (Tcase = 25°C unless otherwise stated)


Số phần tương tự - BUZ908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ908D ETC1-BUZ908D Datasheet
29Kb / 2P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
BUZ908P ETC-BUZ908P Datasheet
24Kb / 2P
   POWER MOSFETS FOR AUDIO APPLICATIONS
More results

Mô tả tương tự - BUZ908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ907P ETC-BUZ907P Datasheet
24Kb / 2P
   POWER MOSFETS FOR AUDIO APPLICATIONS
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1314 KEXIN-2SA1314 Datasheet
352Kb / 2P
   Audio Power Applications
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ905DP ETC-BUZ905DP Datasheet
40Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFET FOR AUDIO APPLICATIONS
logo
ATMEL Corporation
U4083B ATMEL-U4083B Datasheet
516Kb / 15P
   Low-power Audio Amplifier for Telephone Applications
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9711 WOLFSON-WM9711_06 Datasheet
607Kb / 65P
   Low Power Audio CODEC for Portable Applications
logo
TEMIC Semiconductors
U4083B TEMIC-U4083B Datasheet
132Kb / 11P
   Low-Power Audio Amplifier for Telephone Applications
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9711 WOLFSON-WM9711 Datasheet
645Kb / 66P
   LOW POWER AUDIO CODEC FOR PORTABLE APPLICATIONS
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2710 TOSHIBA-2SC2710_03 Datasheet
116Kb / 3P
   For Audio Amplifier Applications
logo
Rohm
BA4408F ROHM-BA4408F Datasheet
248Kb / 6P
   ICS for audio Applications
BA5404 ROHM-BA5404 Datasheet
204Kb / 2P
   ICs FOR AUDIO APPLICATIONS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com