công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7C10-75AITE bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7C10-75AITE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchPLUS standard level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7C10-75AITE bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
BUK7C10-75AITE
TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 — 18 March 2003
Product data
1.
Product profile
1.1 Description
N-channel enhancement mode field-effect power transistor in a plastic package using
TrenchMOS™ technology, featuring very low on-state resistance. Also includes
TrenchPLUS current sensing, and diodes for ESD and temperature protection.
Product availability:
BUK7C10-75AITE in SOT427 (D2-PAK).
1.2 Features
1.3 Applications
1.4 Quick reference data
2.
Pinning information
s Q101 compliant
s Integrated temperature sensor
s ESD protection
s Integrated current sensor.
s Variable Valve Timing for engines
s Electrical Power Assisted Steering
s Automotive and power switching
s Fan control.
s VDS ≤ 75 V
s VF = 658 mV (typ)
s ID ≤ 114 A
s SF = −1.54 mV/K (typ)
s RDSon = 8.8 mΩ (typ)
s ID/Isense = 500 (typ).
Table 1:
Pinning - SOT427 (D2-PAK) simplified outline and symbol
Pin
Description
Pin
Description
Simplified outline
Symbol
1
gate (g)
5
cathode (k)
SOT427 (D2-PAK)
2Isense
6
Kelvin source
3
anode (a)
7
source (s)
4
drain (d)
mb
mounting base;
connected to
drain (d)
Front view
MBK128
1 2 3 4 5 6 7
mb
MBL362
d
s
Isense
Kelvin source
g
a
k


Số phần tương tự - BUK7C10-75AITE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7C10-75AITE NXP-BUK7C10-75AITE Datasheet
237Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-17 February 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7C10-75AITE NEXPERIA-BUK7C10-75AITE Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
logo
NXP Semiconductors
BUK7C10-75AITE PHILIPS-BUK7C10-75AITE_15 Datasheet
237Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-17 February 2009
More results

Mô tả tương tự - BUK7C10-75AITE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7105-40AIE PHILIPS-BUK7105-40AIE Datasheet
143Kb / 16P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 04-6 February 2004
BUK7107-40ATC PHILIPS-BUK7107-40ATC Datasheet
322Kb / 16P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 01-9 August 2002
logo
Guangdong Kexin Industr...
KUK7105-40AIE KEXIN-KUK7105-40AIE Datasheet
63Kb / 2P
   TrenchPLUS standard level FET
KUK7105-40ATE KEXIN-KUK7105-40ATE Datasheet
61Kb / 2P
   TrenchPLUS standard level FET
logo
NXP Semiconductors
BUK7L06-34ARC PHILIPS-BUK7L06-34ARC Datasheet
318Kb / 14P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-3 December 2003
BUK7C08-55AITE PHILIPS-BUK7C08-55AITE Datasheet
313Kb / 15P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 01-19 August 2003
BUK7L11-34ARC PHILIPS-BUK7L11-34ARC Datasheet
108Kb / 14P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-3 December 2003
BUK7108-40AIE PHILIPS-BUK7108-40AIE Datasheet
332Kb / 16P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-24 October 2003
logo
Guangdong Kexin Industr...
KUK7107-55ATE KEXIN-KUK7107-55ATE Datasheet
61Kb / 2P
   TrenchPLUS standard level FET
KUK7107-55AIE KEXIN-KUK7107-55AIE Datasheet
61Kb / 2P
   TrenchPLUS standard level FET
KUK7108-40AIE KEXIN-KUK7108-40AIE Datasheet
63Kb / 2P
   TrenchPLUS standard level FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com