công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5425YRM-REEL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5425YRM-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5425YRM-REEL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5425YRM-REEL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
REV. 0
AD5425
–9–
–110
–100
–80
–40
–20
0
–60
–90
–50
–30
–10
–70
0
200k
400k
600k
800k
1M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25 C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
CCOMP = 1.8pF
8k CODES
TPC 19. Wideband SFDR,
Clock = 2 MHz, fOUT = 50 kHz
–110
–100
–80
–40
–20
0
–60
–90
–50
–30
–10
–70
25k 30k 35k 40k 45k 50k 55k 60k 65k 70k 75k
FREQUENCY (Hz)
TA = 25 C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
CCOMP = 1.8pF
8k CODES
TPC 22. Narrowband SFDR,
Clock = 2 MHz, fOUT = 50 kHz
–110
–100
–80
–40
–20
0
–60
–90
–50
–30
–10
–70
0
200k
400k
600k
800k
1M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25 C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
CCOMP = 1.8pF
8k CODES
TPC 20. Wideband SFDR,
Clock = 2 MHz, fOUT = 20 kHz
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
10k
15k
20k
25k
30k
35k
FREQUENCY (Hz)
TA = 25 C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038
AMPLIFIER
CCOMP = 1.8pF
8k CODES
TPC 23. Narrowband IMD
( 50%) Clock = 2 MHz,
fOUT1 = 20 kHz, fOUT2 = 25 kHz
–110
–100
–80
–40
–20
0
–60
–90
–50
–30
–10
–70
10k 12k 14k 16k 18k 20k 22k 24k 26k 28k 30k
FREQUENCY (Hz)
TA = 25 C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
CCOMP = 1.8pF
8k CODES
TPC 21. Narrowband SFDR,
Clock = 2 MHz, fOUT = 20 kHz


Số phần tương tự - AD5425YRM-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5425YRM-REEL AD-AD5425YRM-REEL Datasheet
618Kb / 25P
   8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. C
AD5425YRM-REEL7 AD-AD5425YRM-REEL7 Datasheet
618Kb / 25P
   8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5425YRM-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5425 AD-AD5425_15 Datasheet
618Kb / 25P
   8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. C
AD5425YRMZ AD-AD5425YRMZ Datasheet
618Kb / 25P
   8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. C
AD5425 AD-AD5425_16 Datasheet
487Kb / 24P
   8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
AD5452W AD-AD5452W Datasheet
500Kb / 24P
   12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. 0
AD5426 AD-AD5426 Datasheet
553Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5432 AD-AD5432_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5443 AD-AD5443_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5426 AD-AD5426_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5426 AD-AD5426_13 Datasheet
754Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5452 AD-AD5452_15 Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com