công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5024AL2H bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5024AL2H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature-package Crystal Oscillator Module ICs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5024AL2H bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5024AL2H Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5024AL2H Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
SM5024 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—8
Load cct 1
Switching Time Measurement Waveform
Output duty level, tr, tf
Output duty cycle
Output Enable/Disable Delay
When the device is in standby, the oscillator stops. When standby is released, the oscillator starts and stable
oscillator output occurs after a short delay.
CL = 15pF: tr1, tf1, Duty1, IDD1
CL = 50pF: tr2, tf2, Duty2, IDD2
Q output
CL
(Including probe
capacitance)
0.9VDD
0.1VDD
0.9VDD
0.1VDD
tr
tf
Q output
DUTY measurement
voltage (0.5V DD
)
TW
DUTY measurement
voltage
(0.5VDD)
Q output
TW
T
DUTY= TW/ T
100 (%)
Q output
INHN
VIH
VIL
tPLZ
tPZL
INHN input waveform
tr = tf 10ns


Số phần tương tự - SM5024AL2H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Datatronic Distribution...
SM502-1 DATATRONICS-SM502-1 Datasheet
64Kb / 1P
   This part is OBSOLETE, the SM501-1 is a possible replacement
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Advanced Analogic Techn...
SM5021 ANALOGICTECH-SM5021 Datasheet
38Kb / 8P
   ENCODER
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Advanced Analogic Techn...
SM5021A ANALOGICTECH-SM5021A Datasheet
38Kb / 8P
   ENCODER
More results

Mô tả tương tự - SM5024AL2H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5023 NPC-SM5023 Datasheet
110Kb / 9P
   Miniature-package Crystal Oscillator Module ICs
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com