công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH12R066G-TR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH12R066G-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH12R066G-TR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH12R066G-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STTH12R066G-TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Ordering information
STTH12R06
10/11
3
Ordering information
4
Revision history
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery
mode
STTH12R06D
STTH12R06D
TO-220AC
1.90 g
50
Tube
STTH12R06G
STTH12R06G
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STTH12R066G-TR
STTH12R06G
D2PAK
1.48 g
1000
Tape & reel
STTH12R06FP
STTH12R06FP
TO-220FPAC
1.70 g
50
Tube
STTH12R06DIRG
STTH12R06DI
TO-220AC Ins.
1.86 g
50
Tube
Date
Revision
Changes
January-2002
1
First issue
18-Oct-2004
2
D
2PAK and TO-220AC Insulated packages added
10-Aug-2006
3
Reformatted to current standard. Added Package insulation voltages on
page 1


Số phần tương tự - STTH12R066G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STTH12R06FP ISC-STTH12R06FP Datasheet
307Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
More results

Mô tả tương tự - STTH12R066G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH60L06 STMICROELECTRONICS-STTH60L06 Datasheet
71Kb / 6P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH1L06 STMICROELECTRONICS-STTH1L06 Datasheet
81Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH5R06D STMICROELECTRONICS-STTH5R06D Datasheet
135Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
October 2002 - Ed: 3B
STTH506 STMICROELECTRONICS-STTH506 Datasheet
128Kb / 9P
   Turbo 2 ultrafast - high voltage rectifier
STTH8R06 STMICROELECTRONICS-STTH8R06 Datasheet
173Kb / 12P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8S06 STMICROELECTRONICS-STTH8S06 Datasheet
100Kb / 8P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8L06 STMICROELECTRONICS-STTH8L06_06 Datasheet
156Kb / 10P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8006 STMICROELECTRONICS-STTH8006 Datasheet
88Kb / 6P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8R06 STMICROELECTRONICS-STTH8R06_08 Datasheet
172Kb / 12P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH50W06S STMICROELECTRONICS-STTH50W06S Datasheet
87Kb / 8P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH6006W STMICROELECTRONICS-STTH6006W Datasheet
99Kb / 7P
   Turbo 2 ultrafast - high voltage rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com