công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1907DL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1907DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1907DL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1907DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1907DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1907DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
This document is intended as a SPICE modeling guideline and does not constitute a commercial product data sheet. Designers should refer to the appropriate
data sheet of the same number for guaranteed specification limits.
1
www.vishay.com
Vishay Siliconix
SPICE Device Model Si1907DL
Document Number: 71526
S-50232
Rev. B, 28-Feb-05
Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
CHARACTERISTICS
• P-Channel Vertical DMOS
• Macro Model (Subcircuit Model)
• Level 3 MOS
• Apply for both Linear and Switching Application
• Accurate over the −55 to 125°C Temperature Range
• Model the Gate Charge, Transient, and Diode Reverse Recovery
Characteristics
DESCRIPTION
The attached spice model describes the typical electrical
characteristics of the p-channel vertical DMOS.
The subcircuit
model is extracted and optimized over the
−55 to 125°C
temperature ranges under the pulsed 0-V to 5-V gate drive. The
saturated output impedance is best fit at the gate bias near the
threshold voltage.
A novel gate-to-drain feedback capacitance network is used to model
the gate charge characteristics while avoiding convergence difficulties
of the switched Cgd model. All model parameter values are optimized
to provide a best fit to the measured electrical data and are not
intended as an exact physical interpretation of the device.
SUBCIRCUIT MODEL SCHEMATIC


Số phần tương tự - SI1907DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1900DL VISHAY-SI1900DL Datasheet
42Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 12-Aug-02
logo
Vishay Telefunken
SI1900DL TFUNK-SI1900DL Datasheet
220Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1900DL VISHAY-SI1900DL Datasheet
223Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1900DL VISHAY-SI1900DL_V01 Datasheet
223Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1901DL VISHAY-SI1901DL Datasheet
44Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Aug-00
More results

Mô tả tương tự - SI1907DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6973DQ VISHAY-SI6973DQ Datasheet
66Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 22-May-00
SI4965DY VISHAY-SI4965DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI4967DY VISHAY-SI4967DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI5935DC VISHAY-SI5935DC Datasheet
73Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5935DC-T1-E3 VISHAY-SI5935DC-T1-E3 Datasheet
233Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. C, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5935DC KEXIN-KI5935DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6967DQ-T1-E3 VISHAY-SI6967DQ-T1-E3 Datasheet
216Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 02-Jun-08
SI4967DY VISHAY-SI4967DY_V01 Datasheet
103Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5905DC VISHAY-SI5905DC_V01 Datasheet
112Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
SI1905DL VISHAY-SI1905DL Datasheet
57Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com