công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB12NK80ZT4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB12NK80ZT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 800V - 0.65 OHM - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB12NK80ZT4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB12NK80ZT4 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
STB12NK80Z - STP12NK80Z - STW12NK80Z
4 Package mechanical data
11/15
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STB12NK80ZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB12NK80Z STMICROELECTRONICS-STB12NK80Z Datasheet
522Kb / 16P
   N-channel 800V - 0.65廓 - 10.5A - TO-220 - D2PAK - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
STB12NK80Z NJSEMI-STB12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB12NK80Z NJSEMI-STB12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB12NK80Z NJSEMI-STB12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STB12NK80Z ISC-STB12NK80Z Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB12NK80ZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB12NK80Z STMICROELECTRONICS-STB12NK80Z_07 Datasheet
522Kb / 16P
   N-channel 800V - 0.65廓 - 10.5A - TO-220 - D2PAK - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
STP12NK80Z NJSEMI-STP12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STW12NK80Z NJSEMI-STW12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB12NK80Z NJSEMI-STB12NK80Z Datasheet
151Kb / 3P
   N-CHANNEL 800V - 0.651} - 10.5A TO-220 / D2PAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
logo
STMicroelectronics
STW12NK80Z STMICROELECTRONICS-STW12NK80Z Datasheet
299Kb / 9P
   N-CHANNEL 800V - 0.65ohm - 10.5A TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_06 Datasheet
492Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65廓 - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_08 Datasheet
860Kb / 19P
   N-channel 650 V, 0.65 廓, 10 A, SuperMESH??Power MOSFET Zener-protected I2PAK, D2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STB12NK80Z-S STMICROELECTRONICS-STB12NK80Z-S Datasheet
212Kb / 9P
   N-CHANNEL 800V - 0.65ohm - 10.5A I2SPAK Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP8NK80Z STMICROELECTRONICS-STP8NK80Z_07 Datasheet
419Kb / 15P
   N-channel 800V - 1.3廓 - 6.2A - TO-220 /TO-220FP/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP10NK80Z STMICROELECTRONICS-STP10NK80Z Datasheet
458Kb / 11P
   N-CHANNEL 800V - 0.78ohm - 9A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com