công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA05-11EWA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện SA05-11EWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  12.7 MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA05-11EWA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  SA05-11EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA05-11EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA05-11EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA05-11EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation SA05-11EWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SPEC NO: CDA0851
REV NO: V.1
DATE: NOV/18/2001
PAGE: 1 OF 5
APPROVED:J.LU
CHECKED:
DRAWN: S.H.CHEN
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change whitout notice.
12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT
NUMERIC DISPLAYS
SA05-11EWA/GWA/YWA/SRWA
SC05-11EWA/GWA/YWA/SRWA
Features
0.5 INCH DIGIT HEIGHT.
LOW CURRENT OPERATION.
EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
I.C. COMPATIBLE.
CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY,
YELLOW AND GREEN CATEGORIZED FOR COLOR.
MECHANICALLY RUGGED.
STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
Description
The High Efficiency Red source color devices are made with
Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange
LightEmittingDiode.
The Green source color devices are made with Gallium
Phosphide Green Light Emitting Diode.
The Yellow source color devices are made with Gallium
Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light
EmittingDiode.
The Super Bright Red source color devices are made with
Gallium Aluminum Arsenide Red Light Emitting Diode.
Package Dimensions & Internal Circuit Diagram


Số phần tương tự - SA05-11EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA05-11EWA KINGBRIGHT-SA05-11EWA Datasheet
1Mb / 5P
   Low current operation
SA05-11EWA KINGBRIGHT-SA05-11EWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - SA05-11EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA39-11 KINGBRIGHT-SA39-11 Datasheet
152Kb / 5P
   9.9 MM (0.39INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Micro Electronics
MS141A MICRO-ELECTRONICS-MS141A Datasheet
63Kb / 2P
   0.4 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
SA56-11 ETC-SA56-11 Datasheet
729Kb / 6P
   14MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Micro Electronics
MY134A-C MICRO-ELECTRONICS-MY134A-C Datasheet
72Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS132A-C MICRO-ELECTRONICS-MS132A-C Datasheet
68Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS144A MICRO-ELECTRONICS-MS144A Datasheet
61Kb / 2P
   0.39 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS139A MICRO-ELECTRONICS-MS139A Datasheet
63Kb / 2P
   0.39 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Lite-On Technology Corp...
LTS-3406L LITEON-LTS-3406L Datasheet
1Mb / 8P
   0.8 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
SX52 ETC-SX52 Datasheet
149Kb / 5P
   13.2MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Micro Electronics
MY131A-C MICRO-ELECTRONICS-MY131A-C Datasheet
74Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com