công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KFW4G16Q2M-DEB6 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KFW4G16Q2M-DEB6
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLASH MEMORY(54MHz)
Download  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KFW4G16Q2M-DEB6 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Samsung semiconductor

Back Button KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 125 page
background image
OneNAND1G(KFG1G16Q2M-DEB5)
FLASH MEMORY
10
OneNAND2G(KFH2G16Q2M-DEB5)
OneNAND4G(KFW4G16Q2M-DEB5)
B (capital letter)
Byte, 8bits
W (capital letter)
Word, 16bits
b (lower-case letter)
Bit
ECC
Error Correction Code
Calculated ECC
ECC that has been calculated during a load or program access
Written ECC
ECC that has been stored as data in the NAND Flash array or in the BufferRAM
BufferRAM
On-chip internal buffer consisting of BootRAM and DataRAM
BootRAM
A 1KB portion of the BufferRAM reserved for Boot Code buffering
DataRAM
A 4KB portion of the BufferRAM reserved for Data buffering
Sector
Part of a Page ; 512B for the main data area and 16B for the spare area.
It is also the minimum Load/Program/Copy-Back Program unit
during a 1~4 sector operation is available.
Data unit
Possible data unit to be read from memory to BufferRAM or to be programmed to memory.
- 528B of which 512B is in main area and 16B in spare area
- 1056B of which 1024B is in main area and 32B in spare area
- 1584B of which 1536B is in main area and 48B in spare area
- 2112B of which 2048B is in main area and 64B in spare area
2.2
Definitions


Số phần tương tự - KFW4G16Q2M-DEB6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KFW4G16Q2M-DEB6 SAMSUNG-KFW4G16Q2M-DEB6 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(66MHz)
More results

Mô tả tương tự - KFW4G16Q2M-DEB6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
K9XXG08UXB SAMSUNG-K9XXG08UXB Datasheet
564Kb / 36P
   FLASH MEMORY
KFM1216Q2M SAMSUNG-KFM1216Q2M Datasheet
1Mb / 88P
   FLASH MEMORY
K9F1208U0C SAMSUNG-K9F1208U0C Datasheet
685Kb / 38P
   FLASH MEMORY
logo
Micron Technology
MT28F004B5 MICRON-MT28F004B5 Datasheet
376Kb / 32P
   FLASH MEMORY
MT28F320A18 MICRON-MT28F320A18 Datasheet
558Kb / 37P
   FLASH MEMORY
MT28F008B3 MICRON-MT28F008B3 Datasheet
416Kb / 30P
   FLASH MEMORY
MT28F002B5 MICRON-MT28F002B5 Datasheet
575Kb / 31P
   FLASH MEMORY
logo
Samsung semiconductor
KFG1216Q2A SAMSUNG-KFG1216Q2A Datasheet
1Mb / 114P
   FLASH MEMORY
logo
SPANSION
MBM29F800TA SPANSION-MBM29F800TA Datasheet
596Kb / 49P
   FLASH MEMORY
logo
Samsung semiconductor
K9F2G08UXA SAMSUNG-K9F2G08UXA Datasheet
999Kb / 44P
   FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com