công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS256MRMMC4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TS256MRMMC4
Giải thích chi tiết về linh kiện  256MB MMCmobile
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

TS256MRMMC4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TS256MRMMC4 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers TS256MRMMC4 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
T
T
TS
S
S2
2
25
5
56
6
6M
M
MR
R
RM
M
MM
M
MC
C
C4
4
4
256MB MMCmobile
Transcend Information Inc.
1
Description
TS256MRMMC4 is a 256MB MMCmobile memory
card. It’s a fastest, low-power, highly integration
memory card. TS256MRMMC4 is designed to
provide an inexpensive, mechanically robust storage
medium in card form for multimedia consumer
applications and mobile devices (handheld PCs,
digital cameras, MP3 players, etc.) to store, copy,
and move data at high-speed transfer rate.
Placement
Features
• Storage Capacity: 256MB
• Support Dual Operating Voltage: 2.7~3.6V/1.65~1.95V
• Support clock frequencies: 0~52MHz
• Support different Bus width: x1, x4, x8
• Operating Temperature: -25°C ~ 85°C
• Storage Temperature:-40℃~85℃
• Data access mode: Word mode
• Data Transfer Rate(Maximum):
Read:16MB/sec,Write:15MB/sec
Fully
compatible
with
MultiMediaCard
system
specification version 4.0 and backwards compatibility with
previous specification
• Form Factor: 18mm x 24mm x 1.4mm
Front
Back
S: Power Supply; I:Input; O:Output; PP:Push-Pull; OD:Open-Drain; NC:Not Connected
Pin Definition
MMC Mode
SPI Mode
Pin No.
Name
Type
Description
Name
Type
Description
1
DAT3
I/O/PP
Data
CS
I
Chip select
2
CMD
I/O/PP/OD
Command/Response
DI
I/PP
Data in
3
VSS1
S
Ground
VSS
S
Ground
4
VDD
S
Power supply
VDD
S
Power supply
5
CLK
I
Clock
SCLK
I
Clock
6
VSS2
S
Ground
VSS2
S
Ground
7
DAT0
I/O/PP
Data
DO
O/PP
Data out
8
DAT1
I/O/PP
Data
Not used
9
DAT2
I/O/PP
Data
Not used
10
DAT4
I/O/PP
Data
Not used
11
DAT5
I/O/PP
Data
Not used
12
DAT6
I/O/PP
Data
Not used
13
DAT7
I/O/PP
Data
Not used


Số phần tương tự - TS256MRMMC4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS256MRMMC4 TRANSCEND-TS256MRMMC4 Datasheet
344Kb / 11P
   MMCmobile
More results

Mô tả tương tự - TS256MRMMC4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS64MRMMC4 TRANSCEND-TS64MRMMC4 Datasheet
344Kb / 11P
   MMCmobile
logo
Micron Technology
PF48F4400P0VBQEK MICRON-PF48F4400P0VBQEK Datasheet
1Mb / 95P
   256Mb and 512Mb (256Mb/256Mb), P30-65nm
logo
Samsung semiconductor
K4H560438D-TC SAMSUNG-K4H560438D-TC Datasheet
235Kb / 25P
   256Mb
K5D5657ACM SAMSUNG-K5D5657ACM Datasheet
1Mb / 74P
   256Mb NAND and 256Mb Mobile SDRAM
K4H560438D-NC SAMSUNG-K4H560438D-NC Datasheet
91Kb / 18P
   256Mb sTSOPII
K4H560438D-GC SAMSUNG-K4H560438D-GC Datasheet
291Kb / 26P
   DDR 256Mb
logo
List of Unclassifed Man...
EM488M3244VBA-8F ETC1-EM488M3244VBA-8F Datasheet
884Kb / 33P
   256Mb SDRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY5DU56822FLTP-D5 HYNIX-HY5DU56822FLTP-D5 Datasheet
708Kb / 28P
   256Mb DDR SDRAM
HY5DU561622FLFP HYNIX-HY5DU561622FLFP Datasheet
332Kb / 27P
   256Mb DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
NT5SV64M4AT ETC1-NT5SV64M4AT Datasheet
817Kb / 65P
   256Mb Synchronous DRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com