công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD90532EFJ-C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện BD90532EFJ-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.69 to 5.5V, Fixed Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD90532EFJ-C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BD90532EFJ-C Datasheet HTML 4Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 5Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 6Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 7Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 8Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 9Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 10Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 11Page - Rohm BD90532EFJ-C Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
8/20
Datasheet
Datasheet
BD9053xEFJ-C Series
TSZ02201-0T1T0AL00010-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
20 .SEP.2012 Rev.002
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE [
℃]
Figure 11. Circuit Current
Figure 12. Output voltage vs. temperature
(BD90532EFJ-C)
Figure 14. Output voltage vs. temperature
(BD90538EFJ-C)
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
-40
-20
0
20406080
100
120
TEMPERATURE [
℃]
Figure 13. Output voltage vs. temperature
(BD90535EFJ-C)
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE [
℃]
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE [
℃]


Số phần tương tự - BD90532EFJ-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD90532EFJ-CE2 ROHM-BD90532EFJ-CE2 Datasheet
721Kb / 23P
   2.69 to 5.5V, Fixed Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
More results

Mô tả tương tự - BD90532EFJ-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD90522EFJ-C ROHM-BD90522EFJ-C Datasheet
901Kb / 23P
   2.69 to 5.5V, Fixed Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
BD90532EFJ-CE2 ROHM-BD90532EFJ-CE2 Datasheet
721Kb / 23P
   2.69 to 5.5V, Fixed Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
BD90535EFJ-C ROHM-BD90535EFJ-C Datasheet
806Kb / 21P
   2.69 to 5.5V, 1.5V Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
BD90571EFJ-C ROHM-BD90571EFJ-C Datasheet
623Kb / 22P
   2.69 to 5.5V, 1.2V Output, 2.25MHz Synchronous Step-Down Converter
logo
Richtek Technology Corp...
RT8057A RICHTEK-RT8057A Datasheet
283Kb / 12P
   2.25MHz 1A Synchronous Step-Down Converter
RT8057 RICHTEK-RT8057 Datasheet
224Kb / 11P
   2.25MHz 1A Synchronous Step-Down Converter
logo
Linear Technology
LTC3548-1 LINER-LTC3548-1_15 Datasheet
329Kb / 16P
   Dual Synchronous, Fixed Output 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
LTC3548-1 LINER-LTC3548-1 Datasheet
938Kb / 16P
   Dual Synchronous, Fixed Output 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
LTC3548-2 LINER-LTC3548-2 Datasheet
243Kb / 16P
   Dual Synchronous, Fixed/Adjustable Output, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
LTC3542-1 LINER-LTC3542-1_15 Datasheet
232Kb / 16P
   500mA, 2.25MHz 2.8V Output Synchronous Step-Down DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com