công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTV212AN32 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MTV212AN32
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Embedded Monitor Controller Mask ROM Type
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MTV212AN32 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MTV212AN32 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MTV212AN32 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
MYSON
TECHNOLOGY
MTV212A32
(Rev. 1.2)
Revision 1.2
- 3 -
2000/07/04
PIN CONNECTION
MTV212A32
40 Pin
PDIP
DA2/P5.2
40
1
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DA1/P5.1
DA0/P5.0
RST
VDD
VSS
X2
X1
ISDA/P3.4/T0
ISCL/P3.5/T1
STOUT/P4.2
P2.2/AD2
P1.0
P1.1
P3.2/INT0
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
HSYNC
DA3/P5.3
VSYNC
DA4/P5.4
DA8/HALFH
DA9/HALFV
DA5/P5.5
HBLANK/P4.1
DA7/HCLAMP
DA6/P5.6
VBLANK/P4.0
P2.7/DA13
P2.5/DA11
P2.4/DA10
P2.6/DA12
HSCL/P3.0/Rxd
P2.0/AD0
P2.1/AD1
HSDA/P3.1/Txd
P1.7
MTV212A32
42 Pin
SDIP
DA2/P5.2
40
1
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DA1/P5.1
DA0/P5.0
RST
VDD
VSS
X2
X1
ISDA/P3.4/T0
ISCL/P3.5/T1
STOUT/P4.2
P2.2/AD2
P1.0
P1.1
P3.2/INT0
P1.2
P1.3
NC
NC
NC
HSYNC
DA3/P5.3
VSYNC
DA4/P5.4
DA8/HALFH
DA9/HALFV
DA5/P5.5
HBLANK/P4.1
DA7/HCLAMP
DA6/P5.6
VBLANK/P4.0
P1.6
P2.4/DA10
P1.5
HSCL/P3.0/Rxd
P2.0/AD0
P2.1/AD1
HSDA/P3.1/Txd
P1.7
42
41
P2.5/DA11
P2.6/DA12
P1.4
MTV212A32
44 Pin
PLCC
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
RST
VDD
VSS
X2
X1
ISDA/P3.4/T0
ISCL/P3.5/T1
STOUT/P4.2
P2.2/AD2
P1.0
NC
P2.4/DA10
HSCL/P3.0/Rxd
P2.5/DA11
P2.6/DA12
DA8/HALFH
DA9/HALFV
HBLANK/P4.1
DA7/HCLAMP
DA6/P5.6
VBLANK/P4.0
P2.7/DA13


Số phần tương tự - MTV212AN32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MTV212A16 ETC1-MTV212A16 Datasheet
188Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
MTV212A16 ETC2-MTV212A16 Datasheet
200Kb / 27P
   8051 Embedded Monitor Controller MTP Type
MTV212A24 ETC1-MTV212A24 Datasheet
188Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
MTV212A24 ETC2-MTV212A24 Datasheet
200Kb / 27P
   8051 Embedded Monitor Controller MTP Type
MTV212A32 ETC1-MTV212A32 Datasheet
188Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
More results

Mô tả tương tự - MTV212AN32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MTV012A ETC-MTV012A Datasheet
102Kb / 14P
   8051 Embedded CRT Monitor Controller Mask Version
MTV112A ETC2-MTV112A Datasheet
164Kb / 20P
   8051 Embedded CRT Monitor Controller MASK Version
MTV212M64 ETC2-MTV212M64 Datasheet
200Kb / 27P
   8051 Embedded Monitor Controller MTP Type
MTV212M64I ETC-MTV212M64I Datasheet
199Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
MTV312M64 ETC-MTV312M64 Datasheet
200Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
MTV312MN64 ETC1-MTV312MN64 Datasheet
209Kb / 27P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
MTV212M32 ETC1-MTV212M32 Datasheet
188Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller Flash Type with ISP
logo
Realtek Semiconductor C...
RTD2120 REALTEK-RTD2120 Datasheet
525Kb / 37P
   8051 Embedded Micro-Controller for Monitor
logo
List of Unclassifed Man...
MTV412M ETC-MTV412M Datasheet
255Kb / 26P
   8051 Embedded Monitor Controller 128K Flash Type with ISP
MTV012E ETC-MTV012E Datasheet
104Kb / 14P
   8051 Embedded CRT Monitor Controller OTP Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com