công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM181E1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LM181E1
Giải thích chi tiết về linh kiện  18 SXGA TFT LCD
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LM181E1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  LM181E1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
LM181E1-H2MN
Liquid Crystal Display
Product Specification
Ver 0.3
July 5, 2000
Page 5/24
2. Maximum Ratings
The following are maximum values which, if exceeded, may cause faulty operation or damage to the unit.
Table 1. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Values
Parameter
symbol
Min.
Max.
Units
Notes
Power Input Voltage
Operating Temperature
Storage Temperature
IVAA
TOP
TST
-0.3
0
-10
+13.2
+50
+60
V(DC)
º
º
at 25º
1,2
1,2
Note: 1. Temperature at 5mm above display center of LCD Module.
Ta
40 : 90%RH Max
Ta
50 : Absolute Humidity shall be less than Ta = 40 90%RH .
These shall be no dew condensation.
2. Humidity Min. 5%RH, Max. 90%RH
Alpha Point Ltd.
P.O. Box 41
00751 Helsinki, Finland
http://www.alpha.fi
Tel.: +358-9-34 64 34 1
Fax: +358-9-34 64 34 2


Số phần tương tự - LM181E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
LM181E06 PHILIPS-LM181E06 Datasheet
627Kb / 26P
   SPECIFICATION FOR APPROVAL
APR.07, 2002
More results

Mô tả tương tự - LM181E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AAEON Technology
AMB-280A AAEON-AMB-280A Datasheet
761Kb / 2P
   18" TFT SXGA LCD
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LB170E01-SL01 LG-LB170E01-SL01 Datasheet
1Mb / 33P
   17??SXGA TFT LCD
LM170E01 LG-LM170E01 Datasheet
614Kb / 28P
   17.0 SXGA TFT LCD
logo
AAEON Technology
OPD-217A AAEON-OPD-217A Datasheet
244Kb / 2P
   17??TFT SXGA LCD
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P1177S-881 AXIOMTEK-P1177S-881 Datasheet
421Kb / 2P
   17 SXGA TFT LCD display
logo
AU Optronics Corp.,
M170EG01VD AUO-M170EG01VD Datasheet
554Kb / 25P
   17.0inch SXGA Color TFT-LCD
logo
List of Unclassifed Man...
M170EG01VA ETC2-M170EG01VA Datasheet
321Kb / 26P
   17.0??SXGA Color TFT-LCD
logo
AU Optronics Corp.,
M190EG01V0 AUO-M190EG01V0 Datasheet
355Kb / 31P
   19.0inch SXGA Color TFT-LCD
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P1197E-500 AXIOMTEK-P1197E-500 Datasheet
428Kb / 2P
   19 SXGA TFT LCD display
logo
AU Optronics Corp.,
G190EAN01.0 AUO-G190EAN01.0 Datasheet
2Mb / 30P
   19.0inch SXGA Color TFT-LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com