công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC151X01 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LC151X01
Giải thích chi tiết về linh kiện  15.1 Title XGA TFT LCD
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LC151X01 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  LC151X01 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LC151X01 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
Product Specification
5 / 27
LC151X01
Liquid Crystal Display
Ver. 0.2
Mar.06. 2002
2. Absolute Maximum Ratings
The following are maximum values which, if exceeded, may cause faulty operation or damage to the unit.
Table 1. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Note : 1. Temperature and relative humidity range are shown in the figure below.
Wet bulb temperature should be 39 C Max, and no condensation of water.
90%
10
20
30
40
50
60
70
80
0
-20
0
10
20
30
40
50
Dry Bulb Temperature [C]
Wet Bulb
Temperature [C]
Storage
Operation
10%
40%
60%
60
Units
1
%RH
90
10
HOP
Operating Ambient Humidit
y
1
%RH
90
10
HST
Storage Humidity
1
C
60
-20
HST
Storage Temperature
1
C
50
0
TOP
Operating Temperature
at 25
± 3 C
Vdc
5.8
-0.3
Vcc
Power Input Voltage
Max
Min
Parameter
Notes
Values
Symbol


Số phần tương tự - LC151X01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
LC151 SEOUL-LC151 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LC151 SEOUL-LC151 Datasheet
360Kb / 13P
   CYAN LAMP LED
LC151 SEOUL-LC151 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC151 SEOUL-LC151 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC151 SEOUL-LC151 Datasheet
378Kb / 14P
   RED LAMP LED
More results

Mô tả tương tự - LC151X01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AAEON Technology
OPD-215A AAEON-OPD-215A Datasheet
270Kb / 2P
   15??TFT XGA LCD
OPD-215E AAEON-OPD-215E Datasheet
311Kb / 2P
   15??TFT XGA LCD
logo
List of Unclassifed Man...
M150XN07 ETC2-M150XN07_07 Datasheet
506Kb / 29P
   15.0??XGA Color TFT-LCD Module
logo
AU Optronics Corp.,
M150XN07V.2 AUO-M150XN07V.2 Datasheet
511Kb / 29P
   15.0inch XGA Color TFT-LCD Module
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6121 AXIOMTEK-P6121 Datasheet
271Kb / 2P
   12.1 XGA TFT LED backlight LCD
P6153LPR-AC-U AXIOMTEK-P6153LPR-AC-U Datasheet
322Kb / 3P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor
logo
List of Unclassifed Man...
M150XN07 ETC-M150XN07 Datasheet
239Kb / 26P
   15.0??XGA Color TFT-LCD Module
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6101 AXIOMTEK-P6101 Datasheet
290Kb / 2P
   10.4 XGA TFT Industrial LCD Monitor
P6151 AXIOMTEK-P6151 Datasheet
184Kb / 2P
   15 TFT XGA LED backlight LCD
P6153LPR-AC-RS AXIOMTEK-P6153LPR-AC-RS Datasheet
322Kb / 3P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com