công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZWFDU02 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện EZWFDU02
Giải thích chi tiết về linh kiện  WLAN 802.11B USB ADAPTER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

EZWFDU02 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  EZWFDU02 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers EZWFDU02 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers EZWFDU02 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers EZWFDU02 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers EZWFDU02 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers EZWFDU02 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Copyright © EAZIX, Inc. 2003. All Rights Reserved
3
EZWFDU02 data sheet
Device Terminal Functions
Pin
Signal
1
+5VDC
2
-USB
3
+USB
4
GND
Electrical Characteristics
Receiver
Data
Rate(Mbps)
Typ
Unit
1
-93
dBm
2
-91
dBm
5.5
-88
dBm
Sensitivity
11
-85
dBm
Input Third Order Intercept Point, Low Gain
0
dBm
Adjacent Channel Rejection at 8% PER
39
dBm
Transmitter
RF Transmit Power
14
dBm
Mode
Typ
Unit
Receive
225
mA
Transmit
235
mA
IEEE802.11 Power Save Mode
65
mA
Radio Characteristics,
Current Consumption,
Table 2: Radio Characteristics
Table 3: Current Consumption
Table 1: Data Terminal Functions


Mô tả tương tự - EZWFDU02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
rfsolutions.ltd
S103 RFSOLUTIONS-S103 Datasheet
82Kb / 2P
   802.11B WLAN TO RS232 MODULE
logo
STMicroelectronics
STLC4550 STMICROELECTRONICS-STLC4550 Datasheet
147Kb / 5P
   Single chip 802.11b/g WLAN radio
STLC4560 STMICROELECTRONICS-STLC4560 Datasheet
105Kb / 8P
   Single chip 802.11b/g WLAN radio
logo
List of Unclassifed Man...
RT5390 ETC1-RT5390 Datasheet
2Mb / 36P
   802.11b/g/n 1T1R WLAN Mini Card
logo
ANADIGICS, Inc
RFSP2023 ANADIGICS-RFSP2023 Datasheet
264Kb / 12P
   2.4 GHz 802.11b/g WLAN Power Amplifier
AWL9224 ANADIGICS-AWL9224 Datasheet
260Kb / 12P
   2.4 GHz 802.11b/g WLAN Power Amplifier
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY65206-13 SKYWORKS-SKY65206-13_09 Datasheet
1Mb / 12P
   WLAN 802.11b/g Intera Front-End Module
logo
STMicroelectronics
STLC4420A STMICROELECTRONICS-STLC4420A Datasheet
486Kb / 40P
   Single chip 802.11b/g/a WLAN radio
April 2006 Rev 1
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY65206-13 SKYWORKS-SKY65206-13 Datasheet
371Kb / 7P
   WLAN 802.11b/g Intera??Front-End Module
logo
ANADIGICS, Inc
AWL9224 ANADIGICS-AWL9224_12 Datasheet
386Kb / 12P
   2.4 GHz 802.11b/g WLAN Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com