công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AME8550AEETB240Y bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Microelectronics |
|
AME8550AEETB240Y bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Microelectronics |
3 / 21 page AME, Inc. 3 AME8550 Voltage Detector n Ordering Information AME8550 x x x x x xxx x Package Type Operating Temperature Pin Out Configuration Number of Pins Detect Voltage Special Feature Output Options l Without Delay Time A 1. VOUT E: -40OC to 85OCE: SOT-2X T: 3 A: CMOS output without delay 190: V=1.9V L: Low profile (SOT-23) 2. VSS F: SOT-89 V: 5 B: Open-Drain output without 200: V=2.0V Y: Lead free 3. VDD delay 220: V=2.2V & Low profile 230: V=2.3V Z: Lead free A 1. VOUT 240: V=2.4V (SOT-89) 2. VDD 250: V=2.5V 3. VSS 263: V=2.63V 270: V=2.7V A 1. VSS 280: V=2.8V (SC70-3) 2. VOUT 360: V=3.6V 3. VDD 370: V=3.7V 420: V=4.2V C 1. VOUT 440: V=4.4V (SOT-25) 2. VDD 460: V=4.6V 3. VSS 4. NC 5. NC Package Type Number of Pins Operating Temperature Range Pin Configuration Output Options Special Feature Detect Voltage |
Số phần tương tự - AME8550AEETB240Y |
|
Mô tả tương tự - AME8550AEETB240Y |