công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL26321FBZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL26321FBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 250kSPS Low-Power ADCs with Single-Ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL26321FBZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL26321FBZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp ISL26321FBZ Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
ISL26320, ISL26321, ISL26322, ISL26323, ISL26324, ISL26325, ISL26329
FN8273 Rev 1.00
Page 11 of 23
September 5, 2013
FIGURE 15. SNR AND SINAD vs INPUT FREQUENCY
FIGURE 16. THD vs INPUT FREQUENCY
FIGURE 17. SINGLE-TONE FFT
FIGURE 18. SHORTED INPUT HISTOGRAM
Typical Performance Characteristics T
A = +25°C, VDD = 5V, VREF = 5V, fSAMPLE = 250kHz, fSCLK = 20MHz,
unless otherwise specified. (Continued)
55
60
65
70
75
100
1k
10k
100k
1M
INPUT FREQUENCY (Hz)
SNR
SINAD
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
100
1k
10k
100k
1M
INPUT FREQUENCY (Hz)
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
25000
50000
75000
100000
125000
FREQUENCY (Hz)
SNR = 73.6dB
THD = -87.6dB
SINAD = 73.4dB
SFDR = 89.1dB
ENOB = 11.4
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
-3
-2
-1
0
1
2
3
CODE
65,536
CODES
0
CODES
0
CODES


Số phần tương tự - ISL26321FBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL26321FBZ INTERSIL-ISL26321FBZ Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
ISL26321FBZ INTERSIL-ISL26321FBZ Datasheet
860Kb / 23P
   12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
September 5, 2013
More results

Mô tả tương tự - ISL26321FBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL26320 INTERSIL-ISL26320 Datasheet
1Mb / 23P
   12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
ISL26320FBZ INTERSIL-ISL26320FBZ Datasheet
860Kb / 23P
   12-bit, 250kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
September 5, 2013
ISL26310 INTERSIL-ISL26310 Datasheet
818Kb / 23P
   12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
logo
Renesas Technology Corp
ISL26310 RENESAS-ISL26310 Datasheet
1Mb / 23P
   12-bit, 125kSPS Low-power ADCs with Single-ended and Differential Inputs and Multiple Input Channels
logo
Linear Technology
LTC1860 LINER-LTC1860_15 Datasheet
200Kb / 16P
   Power, 12-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
LTC1861 LINER-LTC1861_15 Datasheet
200Kb / 16P
   Power, 12-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1286 MAXIM-MAX1286_V01 Datasheet
231Kb / 15P
   150ksps, 12-Bit, 2-Channel Single-Ended, and 1-Channel True-Differential ADCs
2010
MAX1289ETA MAXIM-MAX1289ETA Datasheet
231Kb / 15P
   150ksps, 12-Bit, 2-Channel Single-Ended, and 1-Channel True-Differential ADCs
Rev 3; 8/10
logo
Linear Technology
LTC1860 LINER-LTC1860_07 Datasheet
205Kb / 16P
   關Power, 12-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
LTC2431 LINER-LTC2431_15 Datasheet
460Kb / 40P
   20-Bit No Latency ADCs with Differential Input and Differential Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com