công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12503 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA12503
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~30째 medium beam optimized for CREE MT-G. Assembly with holder and installation tape.
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA12503 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  CA12503 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA12503 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA12503 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA12503 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA12503 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA12503_MIRA-M
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
MT-G
FWHM
28.0°
Efficiency
83 %
Peak intensity
cd/lm
Required components:
LED
MT-G2
FWHM
28.0°
Efficiency
83 %
Peak intensity
2.200 cd/lm
Required components:
Last update: 14/06/2018
Subject to change without prior notice
3/5
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA12503

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA12503-MIRA-M CREE-CA12503-MIRA-M Datasheet
1,007Kb / 13P
   Mira series
More results

Mô tả tương tự - CA12503

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12504 LEDIL-CA12504 Datasheet
3Mb / 5P
   ~40째 wide beam optimized for CREE MT-G. Assembly with holder and installation tape.
CA12505 LEDIL-CA12505 Datasheet
3Mb / 5P
   ~60째 wide beam optimized for CREE MT-G. Assembly with holder and installation tape.
FA13093 LEDIL-FA13093 Datasheet
4Mb / 5P
   ~30째 medium beam. Assembly with holder and installation tape.
FA11210 LEDIL-FA11210_18 Datasheet
3Mb / 5P
   ~30° medium beam optimized for LUXEON Rebel. Assembly with holder and installation tape.
17/05/2018
FA10339 LEDIL-FA10339_18 Datasheet
2Mb / 5P
   ~30째 medium beam optimized for Nichia NS6x83. Assembly with white holder and installation tape.
CA12401 LEDIL-CA12401_18 Datasheet
3Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Citizen CL-L400. Assembly with holder and installation tape.
CN13144 LEDIL-CN13144 Datasheet
2Mb / 5P
   ~30째 medium beam with holder optimized for CREE CXA1507
FA11447 LEDIL-FA11447 Datasheet
3Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for CREE MC-E 14.04 mm high assembly with installation tape.
FA11449 LEDIL-FA11449 Datasheet
3Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for CREE XR-E. 16.5 mm high assembly with installation tape.
FA11911 LEDIL-FA11911_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for CREE XM-L. Assembly with white holder.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com