công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1001TWX6F bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1001TWX6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reset Circuit
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1001TWX6F bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM1001TWX6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM1001TWX6F Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
11/13
STM1001
PART NUMBERING
Table 6. Ordering Information Scheme
For other options, or for more information on any aspect of this device, please contact the ST Sales Office
nearest you.
Table 7. Marking Description
Note: 1. Lowercase “x” indicates date code.
Example:
STM1001
L
WX
6
F
Device Type
STM1001
Reset Threshold Voltage
L = VRST = 4.50V to 4.75V
M = VRST = 4.25V to 4.50V
T = VRST = 3.00V to 3.15V
S = VRST = 2.85V to 3.00V
R = VRST = 2.55V to 2.70V
Package
WX = SOT23-3
Temperature Range
6 = –40 to 85°C
Shipping Method
F = Pb-Free Package (ECO
PACK®), Tape & Reel
Part Number
Reset Threshold
Output
Topside Marking(1)
STM1001L
4.63V
Open Drain RST
8BAx
STM1001M
4.38V
Open Drain RST
8BBx
STM1001T
3.08V
Open Drain RST
8BCx
STM1001S
2.93V
Open Drain RST
8BDx
STM1001R
2.63V
Open Drain RST
8BEx


Số phần tương tự - STM1001TWX6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1001TWX6F STMICROELECTRONICS-STM1001TWX6F Datasheet
243Kb / 14P
   Reset Circuit
More results

Mô tả tương tự - STM1001TWX6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM809 STMICROELECTRONICS-STM809 Datasheet
255Kb / 18P
   Reset Circuit
STM809 STMICROELECTRONICS-STM809_10 Datasheet
424Kb / 21P
   Reset circuit
STM1001 STMICROELECTRONICS-STM1001_05 Datasheet
243Kb / 14P
   Reset Circuit
logo
EM Microelectronic - MA...
EM6325 EMMICRO-EM6325 Datasheet
230Kb / 8P
   Reset Circuit with Manual Reset
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3809-10 TSC-TS3809-10_11 Datasheet
212Kb / 7P
   Microprocessor Reset Circuit
TS3809-10 TSC-TS3809-10 Datasheet
212Kb / 7P
   Microprocessor Reset Circuit
logo
Microchip Technology
MIC8115 MICROCHIP-MIC8115 Datasheet
761Kb / 14P
   Microprocessor Reset Circuit
09/14/21
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3809 TSC-TS3809 Datasheet
259Kb / 7P
   Microprocessor Reset Circuit
logo
Micrel Semiconductor
MIC1815 MICREL-MIC1815_05 Datasheet
237Kb / 6P
   Microprocessor Reset Circuit
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS803R TSC-TS803R Datasheet
135Kb / 5P
   Microprocessor Reset Circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com