công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST400V450H042 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

tên linh kiện ST400V450H042
Giải thích chi tiết về linh kiện  Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Trang chủ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

ST400V450H042 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

  ST400V450H042 Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics ST400V450H042 Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics ST400V450H042 Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics ST400V450H042 Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CDM Cornell Dubilier
140 Technology Place Liberty, SC 29657 Phone: (864)843-2277 Fax: (864)843-3800 www.cde.com
Type ST 55 °C Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
Terminal Drawings
Snap-In Terminals
Solder-Lug Terminals
Case Dimensions
Diam.(D)
Length (L)
Terminal
Case
Max.
Max.
Spacing (S)
Typical
Code
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches
Weight
H04
22
0.87
40
1.57
8.5
0.33
24
J01
25
0.98
25
0.98
10.0
0.39
20
J02
25
0.98
30
1.18
10.0
0.39
24
J03
25
0.98
35
1.38
10.0
0.39
27
J04
25
0.98
40
1.57
10.0
0.39
31
J05
25
0.98
50
1.97
10.0
0.39
38
K03
30
1.18
35
1.38
12.7
0.50
40
K04
30
1.18
40
1.57
12.7
0.50
44
K05
30
1.18
50
1.97
12.7
0.50
53
A05
35
1.38
50
1.97
12.7
0.50
67
A06
35
1.38
63
2.48
12.7
0.50
88
Part Numbering System
ST
121
V
360
J05
2
L
Type
Capacitance Tolerance
Rated
Case
Insulation
Terminals
300 = 30 µF –10 + 20%
Voltage
Code
2 = PVC
blank = snap-in
121 = 120 µF
L = solder lugs
0.020 - 0.033


Số phần tương tự - ST400V450H042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
ST40002B LITTELFUSE-ST40002B Datasheet
685Kb / 3P
   Power Thermistors Inrush Current Limiting Power Thermistor
logo
List of Unclassifed Man...
ST4000NM0033 ETC2-ST4000NM0033 Datasheet
548Kb / 3P
   Capacity-Optimised Enterprise Hard Drive for Bulk-Data Applications
More results

Mô tả tương tự - ST400V450H042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cornell Dubilier Electr...
ST480V360J012 CDE-ST480V360J012 Datasheet
260Kb / 3P
   55 째C Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
PF601V500AJ2B CDE-PF601V500AJ2B_13 Datasheet
232Kb / 3P
   High-Energy, Long Life, 500 V, Aluminum
SEK CDE-SEK_18 Datasheet
588Kb / 8P
   Long Life, Aluminum Electrolytic
logo
Vishay Siliconix
116RLL VISHAY-116RLL_08 Datasheet
104Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 14-Oct-08
116RLL VISHAY-116RLL_13 Datasheet
107Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 26-Apr-13
116RLL VISHAY-116RLL Datasheet
204Kb / 5P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 17-Jun-05
logo
Cornell Dubilier Electr...
MLP CDE-MLP_18 Datasheet
495Kb / 6P
   Ultra Long Life, Aluminum Electrolytic
520C CDE-520C Datasheet
357Kb / 7P
   Long-life, Inverter Grade, Aluminum Ultra-Ripple, Long-life, Inverter Grade
logo
RUBYCON CORPORATION
CDF RUBYCON-CDF_15 Datasheet
170Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR STROBE FLASH
CDF RUBYCON-CDF Datasheet
52Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR STROBE FLASH
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com