công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST151V360J052 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

tên linh kiện ST151V360J052
Giải thích chi tiết về linh kiện  Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Trang chủ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

ST151V360J052 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

  ST151V360J052 Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics ST151V360J052 Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics ST151V360J052 Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics ST151V360J052 Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CDM Cornell Dubilier
140 Technology Place Liberty, SC 29657 Phone: (864)843-2277 Fax: (864)843-3800 www.cde.com
Type ST 55 °C Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
Typical Performance Curves
Ratings
ESR Max. Ω
Cap.
Catalog
+25 °C
Diameter
Length
(µF)
Part Number
120 Hz
(mm)
(in)
(mm)
(in)
360 Vdc (390 Vdc Surge)
48
ST480V360J012
1.92
25
0.98
25
0.98
60
ST600V360J022
1.54
25
0.98
30
1.18
80
ST800V360J032
1.15
25
0.98
35
1.38
100
ST101V360J042
0.92
25
0.98
40
1.57
120
ST121V360K032
0.77
30
1.18
35
1.38
150
ST151V360J052
0.61
25
0.98
50
1.97
200
ST201V360K052
0.46
30
1.18
50
1.97
250
ST251V360A052
0.37
35
1.38
50
1.97
300
ST301V360A062
0.31
35
1.38
63
2.48
450 Vdc (500 Vdc Surge)
30
ST300V450J012
3.07
25
0.98
25
0.98
40
ST400V450H042
2.30
22
0.87
40
1.57
50
ST500V450J032
1.84
25
0.98
35
1.38
60
ST600V450J042
1.54
25
0.98
40
1.57
80
ST800V450J052
1.15
25
0.98
50
1.97
100
ST101V450K042
1.08
30
1.18
40
1.57
120
ST121V450K052
0.77
30
1.18
50
1.97
150
ST151V450A052
0.61
35
1.38
50
1.97
RoHS Compliant


Số phần tương tự - ST151V360J052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST1510 ETC1-ST1510 Datasheet
31Kb / 2P
   0-5 Vdc FLUSH DIAPHRAGM PRESSURE TRANSDUCER
ST1510-500A-000 ETC1-ST1510-500A-000 Datasheet
31Kb / 2P
   0-5 Vdc FLUSH DIAPHRAGM PRESSURE TRANSDUCER
ST1510-500G-000 ETC1-ST1510-500G-000 Datasheet
31Kb / 2P
   0-5 Vdc FLUSH DIAPHRAGM PRESSURE TRANSDUCER
ST1510-500T-000 ETC1-ST1510-500T-000 Datasheet
31Kb / 2P
   0-5 Vdc FLUSH DIAPHRAGM PRESSURE TRANSDUCER
logo
Sangdest Microelectroni...
ST15100 SMC-ST15100 Datasheet
168Kb / 8P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - ST151V360J052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cornell Dubilier Electr...
ST480V360J012 CDE-ST480V360J012 Datasheet
260Kb / 3P
   55 째C Strobe-Flash, Long-Life, 360 & 450 V Aluminum
PF601V500AJ2B CDE-PF601V500AJ2B_13 Datasheet
232Kb / 3P
   High-Energy, Long Life, 500 V, Aluminum
SEK CDE-SEK_18 Datasheet
588Kb / 8P
   Long Life, Aluminum Electrolytic
logo
Vishay Siliconix
116RLL VISHAY-116RLL_08 Datasheet
104Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 14-Oct-08
116RLL VISHAY-116RLL_13 Datasheet
107Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 26-Apr-13
116RLL VISHAY-116RLL Datasheet
204Kb / 5P
   Aluminum Capacitors Radial Long Life
Revision: 17-Jun-05
logo
Cornell Dubilier Electr...
MLP CDE-MLP_18 Datasheet
495Kb / 6P
   Ultra Long Life, Aluminum Electrolytic
520C CDE-520C Datasheet
357Kb / 7P
   Long-life, Inverter Grade, Aluminum Ultra-Ripple, Long-life, Inverter Grade
logo
RUBYCON CORPORATION
CDF RUBYCON-CDF_15 Datasheet
170Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR STROBE FLASH
CDF RUBYCON-CDF Datasheet
52Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR STROBE FLASH
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com