công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS220M6R3ST bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

tên linh kiện SS220M6R3ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leaded, General Purpose Aluminum Electrolytic
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Trang chủ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

SS220M6R3ST bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

  SS220M6R3ST Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics SS220M6R3ST Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics SS220M6R3ST Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics SS220M6R3ST Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type SS 85 ºC Sub-Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
Part Numbering System
SS
100
M
63
S
T
Capacitance
Rated
Lead
Type Capacitance Tolerance
Voltage
Packaging
Configuration
(µF)
(%)
(Vdc)
SS
1R0 = 1
M = ±20
6R3 = 6.3 A = Tape & Ammo
1 = Lead cut
100 = 10
063 = 63 E = Different Characteristic
2 = Lead form
101 = 100
R = Tape & Reel
4 = Lead crimp & cut (form)
102 = 1000
S = Standard
T = Standard
Ratings
Max ESR Max Ripple
Catalog
120 Hz
120 Hz
Size in. (mm)
Cap
Part Number
+25 ºC
+85 ºC
Diameter
Length
Lead Space Lead Dia.
(µF)
(Ω)
(mA)
(D)
(L)
(S)
(d)
6.3 Vdc (8 Volts Surge)
22
SS220M6R3ST
14.48
34
.157 (4.0) .276 (7.0)
.059 (1.5)
.0180 (0.45)
33
SS330M6R3ST
9.65
42
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
47
SS470M6R3ST
6.78
50
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
100
SS101M6R3ST
3.18
77
.248 (6.3) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
10 Vdc (13 Volts Surge)
22
SS220M010ST
12.06
38
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
33
SS330M010ST
8.04
47
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
47
SS470M010ST
5.65
59
.248 (6.3) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
100
SS101M010ST
2.65
80
.248 (6.3) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
16 Vdc (20 Volts Surge)
10
SS100M016ST
22.56
29
.157 (4.0) .276 (7.0)
.059 (1.5)
.0180 (0.45)
22
SS220M016ST
10.25
44
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
33
SS330M016ST
6.84
57
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
47
SS470M016ST
4.80
68
.248 (6.3) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
25 Vdc (32 Volts Surge)
4.7
SS4R7M025ST
42.35
24
.157 (4.0) .276 (7.0)
.059 (1.5)
.0180 (0.45)
10
SS100M025ST
19.9
33
.197 (5.0) .276 (7.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.50)
22
SS220M025ST
9.05
51
.236 (6.0) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
33
SS330M025ST
6.03
63
.236 (6.0) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)
47
SS470M025ST
4.23
71
.248 (6.3) .276 (7.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.50)


Số phần tương tự - SS220M6R3ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cornell Dubilier Electr...
SS220M6R3ST CDE-SS220M6R3ST Datasheet
405Kb / 3P
   85 쨘C Sub-Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
More results

Mô tả tương tự - SS220M6R3ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
VPR881U6R3E1A ETC2-VPR881U6R3E1A Datasheet
157Kb / 4P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic
logo
Cornell Dubilier Electr...
VPR881U6R3E1A CDE-VPR881U6R3E1A Datasheet
157Kb / 4P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic
logo
AVX Corporation
REF AVX-REF Datasheet
519Kb / 7P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Rev 0
logo
Panasonic Semiconductor
EEU-FR1A101B PANASONIC-EEU-FR1A101B Datasheet
253Kb / 1P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
AVX Corporation
REH AVX-REH Datasheet
500Kb / 8P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Rev 0
logo
Panasonic Semiconductor
EEU-FR1E331 PANASONIC-EEU-FR1E331 Datasheet
253Kb / 1P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
AVX Corporation
REA AVX-REA Datasheet
410Kb / 8P
   Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Rev 0
logo
Cornell Dubilier Electr...
SN330M6R3ST CDE-SN330M6R3ST_14 Datasheet
543Kb / 4P
   Radial Leaded Non-Polar Aluminum Electrolytic
logo
AVX Corporation
RHD AVX-RHD Datasheet
443Kb / 4P
   Radial Leaded Aluminum Hybrid Electrolytic Capacitors
Rev 0
RHA AVX-RHA Datasheet
346Kb / 4P
   Radial Leaded Aluminum Hybrid Electrolytic Capacitors
Rev 0
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com