công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA3338EZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CA3338EZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Video Speed, 8-Bit, 50 MSPS, R2R D/A Converters
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CA3338EZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button CA3338EZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp CA3338EZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
CA3338, CA3338A
FN1850 Rev 4.00
Page 7 of 10
July 2004
CLOCK
8 DATA BITS
+5V
15
16
14
8
1-7, 9
LE
D0 - D7
VDD
COMP
VSS
CA3338
VOUT
VREF+
VEE
12
13
11
10
+5V
+2.5V
-2.5V
R1
R2
PROBE TIP
REMOTE
VOUT
R3
VREF-
OR BNC
CONNECTOR
DIGITAL
GROUND
ANALOG
GROUND
+
+
+
FIGURE 5. CA3338 DYNAMIC TEST CIRCUIT
FUNCTION
CONNECTOR
R1
R2
R3
VOUT (P-P)
Oscilloscope Display
Probe Tip
82
62
N/C
1V
Match 93
 Cable
BNC
75
160
93
1V
Match 75
 Cable
BNC
18
130
75
1V
Match 50
Cable
BNC
Short
75
50
0 79V
NOTES:
3. VOUT(P-P) is approximate, and will vary as ROUT of D/A varies.
4. All drawn capacitors are 0.1
F multilayer ceramic/4.7F tantalum.
5. Dashed connections are for unipolar operation. Solid connection are for bipolar operation.
NOTES:
1. Both VREF+ pin and 392 resistor should be
bypassed within 1/4 inch.
2. Keep nodal capacitance at CA3450 pin 3 as
low as possible.
3. VOUT Range = 3V at CA3450.
CLOCK
8 DATA
+5V
15
16
14
8
1-7, 9
LE
D0 - D7
VDD
COMP
VSS
CA3338
VOUT
VREF+
VEE
12
13
11
10
R
VREF-
R
11
UP TO 5 OUTPUT LINES
FOR R = 75
, 3 LINES
FOR R = 50
VOUT1
VOUTN
+3.00V AT 25mA
4.7
F
TAN
4.7
F TAN
4.7
F
TAN
0.1
F
CER.
0.1
F
CER.
0.1
F CER.
14
+6V
-6V
392
392
1%
10k
1k
3
4, 5, 12, 13
R
R
+
+
+
+
VOUT = 1.5VPEAK
6
7, 8
9
+
-
CA3450
ADJUST
OFFSET
5pF
BITS
1%
FIGURE 6. CA3338 AND CA3450 FOR DRIVING MULTIPLE COAXIAL LINES


Số phần tương tự - CA3338EZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3338EZ INTERSIL-CA3338EZ Datasheet
232Kb / 10P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, 50 MSPS, R2R D/A Converters
More results

Mô tả tương tự - CA3338EZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3338 INTERSIL-CA3338 Datasheet
59Kb / 7P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, 50 MSPS, R2R D/A Converters
August 1997
CA3338 INTERSIL-CA3338_04 Datasheet
232Kb / 10P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, 50 MSPS, R2R D/A Converters
HI3338 INTERSIL-HI3338 Datasheet
60Kb / 8P
   8-Bit, CMOS R2R D/A Converter
August 1997
logo
Renesas Technology Corp
HI3338 RENESAS-HI3338 Datasheet
491Kb / 9P
   8-Bit, CMOS R2R D/A Converter
logo
Intersil Corporation
HI3338 INTERSIL-HI3338_04 Datasheet
267Kb / 9P
   8-Bit, CMOS R2R D/A Converter
logo
ELAN Microelectronics C...
EM19100 EMC-EM19100 Datasheet
104Kb / 6P
   8-BIT 20 MSPS VIDEO A/D CONVERTER (CMOS)
logo
Intersil Corporation
CA3318 INTERSIL-CA3318 Datasheet
86Kb / 12P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, Flash A/D Converter
August 1997
CA3318 INTERSIL-CA3318_02 Datasheet
282Kb / 12P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, Flash A/D Converter
HI2302 INTERSIL-HI2302 Datasheet
167Kb / 16P
   8-Bit, 50 MSPS, Video A/D Converter with Clamp Function
November 1997
logo
NXP Semiconductors
ADC0803 PHILIPS-ADC0803 Datasheet
187Kb / 18P
   CMOS 8-bit A/D converters
2002 Oct 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com