công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBL601G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

tên linh kiện KBL601G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

KBL601G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  KBL601G Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. KBL601G Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. KBL601G Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Package dimensions and terminal configuration
Product is marked with part number and terminal configuration.
KBL601G thru KBL604G
Dimensions in inches and (millimeters)
Apr 2016
Latest version of this datasheet at: www.genesicsemi.com/silicon-products/bridge-rectifiers/
3


Số phần tương tự - KBL601G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
KBL601G TSC-KBL601G Datasheet
146Kb / 2P
   Single Phase 6.0AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KBL601G SECOS-KBL601G Datasheet
667Kb / 2P
   Voltage 50V ~ 1000V, 6.0 Amp Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
KBL601G GENESIC-KBL601G Datasheet
311Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifier
logo
Taiwan Semiconductor Co...
KBL601G TSC-KBL601G Datasheet
199Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
KBL601G TSC-KBL601G Datasheet
199Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - KBL601G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DB101 RECTRON-DB101 Datasheet
36Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RS201 RECTRON-RS201_13 Datasheet
241Kb / 5P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RBU401M RECTRON-RBU401M_13 Datasheet
188Kb / 5P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBU15A GENESIC-GBU15A Datasheet
350Kb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
KBJ406G GENESIC-KBJ406G Datasheet
326Kb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
SLDB051S RECTRON-SLDB051S Datasheet
295Kb / 4P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RS101 RECTRON-RS101_05 Datasheet
30Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
DF005 SEMTECH_ELEC-DF005 Datasheet
464Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
DB101 SEMTECH_ELEC-DB101 Datasheet
309Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
DB151 SEMTECH_ELEC-DB151 Datasheet
336Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBJ6J GENESIC-GBJ6J_18 Datasheet
1Mb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com