công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21400IU8Z bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL21400IU8Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Temperature Slope Voltage Reference
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL21400IU8Z bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL21400IU8Z Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL21400IU8Z Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
ISL21400
FN8091 Rev 3.00
Page 9 of 17
March 31, 2011
FIGURE 7. ACCURACY vs TEMPERATURE (-40°C TO +85°C)
FIGURE 8. POWER-ON
FIGURE 9. INL, VREF AND TEMP SLOPE DAC
FIGURE 10. DNL, VREF AND TEMP SLOPE DAC
FIGURE 11. VOUT vs VREF CODE (m)
FIGURE 12. VOUT vs TEMP SENSE CODE (n), TA = -40°C AND
+85°C
Typical Performance Curves (Continued)
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
-40
-15
10
35
60
85
TEMPERATURE (°C)
VREF REGISTER = 255d
TS REGISTER = 127d
CH2 = VOUT
CH1 = VCC
-3
-2
-1
0
1
2
3
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
CODE
AT +25°C
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
CODE
AT +25°C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
VREF REGISTER CODE (m)
AT +25°C
TS REGISTER = 127d
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 15 0 165 180 195 210 225 240 255
+85°C
-40°C
VREF REGISTER = 255d
TS REGISTER CODE (n)


Số phần tương tự - ISL21400IU8Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21400IU8Z INTERSIL-ISL21400IU8Z Datasheet
424Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
ISL21400IU8Z-TK INTERSIL-ISL21400IU8Z-TK Datasheet
424Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
More results

Mô tả tương tự - ISL21400IU8Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21400 INTERSIL-ISL21400 Datasheet
424Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
logo
AUK corp
A431X AUK-A431X Datasheet
375Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL431 STMICROELECTRONICS-TL431_07 Datasheet
243Kb / 13P
   Programmable Voltage Reference
logo
AUK corp
SL431XSF AUK-SL431XSF_1 Datasheet
346Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
SL431XM AUK-SL431XM Datasheet
384Kb / 4P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL1431 STMICROELECTRONICS-TL1431_05 Datasheet
267Kb / 13P
   Programmable Voltage Reference
logo
AUK corp
SL431X AUK-SL431X Datasheet
355Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG431 KODENSHI-SG431 Datasheet
471Kb / 14P
   Programmable Voltage Reference
SR431 KODENSHI-SR431 Datasheet
467Kb / 14P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL431CCT STMICROELECTRONICS-TL431CCT Datasheet
939Kb / 21P
   Programmable voltage reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com