công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21032CPH306Z-TK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL21032CPH306Z-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 0.600V Low Voltage FGA??References
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL21032CPH306Z-TK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21032CPH306Z-TK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
ISL21032
FN6239 Rev 2.00
Page 3 of 7
September 28, 2009
Typical Performance Curves, ISL21032 Low Voltage Output Reference
VIN = 3.0V, IOUT = 0mA, TA = +25°C Unless Otherwise Specified
FIGURE 1. IIN vs VIN (3 REPRESENTATIVE UNITS)
FIGURE 2. IIN vs VIN - 3 TEMPS
FIGURE 3. VOUT vs TEMP
FIGURE 4. LINE REGULATION
FIGURE 5. LINE REGULATION - 3 TEMPS
FIGURE 6. LINE TRANSIENT RESPONSE, CL = 0nF
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 3
UNIT 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
-40°C
+85°C
+25°C
0.5985
0.5990
0.5995
0.6000
0.6005
0.6010
-40
-15
10
35
60
85
110
135
TEMPERATURE (°C)
UNIT 2
UNIT 3
UNIT 1
0.59992
0.59994
0.59996
0.59998
0.60000
0.60002
0.60004
0.60006
0.60008
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
-125
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN
-40°C
+25°C
+85°C
1ms/DIV
DVIN = +0.3V
DVIN = -0.3V


Số phần tương tự - ISL21032CPH306Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21032CPH306Z-TK INTERSIL-ISL21032CPH306Z-TK Datasheet
230Kb / 7P
   Precision 0.600V Low Voltage FGA References
More results

Mô tả tương tự - ISL21032CPH306Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21032 INTERSIL-ISL21032 Datasheet
230Kb / 7P
   Precision 0.600V Low Voltage FGA References
ISL21060 INTERSIL-ISL21060 Datasheet
2Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002 Datasheet
2Mb / 37P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002_07 Datasheet
2Mb / 35P
   Precision Low Power FGA??Voltage References
ISL21007 INTERSIL-ISL21007 Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002_06 Datasheet
2Mb / 31P
   Precision Low Power FGA??Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007 RENESAS-ISL21007 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21009 INTERSIL-ISL21009 Datasheet
326Kb / 13P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21007 INTERSIL-ISL21007_11 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002_10 Datasheet
2Mb / 36P
   Precision Low Power FGA??Voltage References
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com