công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29BDS640GBC8WSI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29BDS640GBC8WSI
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
Download  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29BDS640GBC8WSI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - SPANSION

Back Button AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 4Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 5Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 6Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 7Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 8Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 9Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 10Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 11Page - SPANSION AM29BDS640GBC8WSI Datasheet HTML 12Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 65 page
background image
6Am29BDS640G
25903C1 October 1, 2003
Prelimin ary
Product Selector Guide
Notes:
1. Speed Options ending in “3” and “8” indicate the “reduced wait-state handshaking” option, which speeds initial
synchronous accesses for even addresses.
2. Speed Options ending in “4” and “9” indicate the “standard handshaking” option.
3. See the AC Characteristics section of this datasheet for full specifications.
Part Number
Am29BDS640G
Burst Frequency
54 MHz
40 MHz
Speed Option
VCC = 1.65 – 1.95 V,
VIO = 2.7 – 3.15 V
D3, D4
C3, C4
VCC, VIO = 1.65 – 1.95 V
D8, D9
C8, C9
Max Initial Synchronous Access Time, ns (tIACC)
Reduced Wait-state Handshaking: Even Address
87.5
95
Max Initial Synchronous Access Time, ns (tIACC)
Reduced Wait-state Handshaking: Odd Address; or Standard Handshaking
106
120
Max Burst Access Time, ns (tBACC)
13.5
20
Max Asynchronous Access Time, ns (tACC)
70
90
Max CE# Access, ns (tCE)
Max OE# Access, ns (tOE)
13.5
20


Số phần tương tự - AM29BDS640GBC8WSI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29BDS640GBC8WSI AMD-AM29BDS640GBC8WSI Datasheet
1Mb / 77P
   64 Megabit (4 M x 16-Bit), 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
More results

Mô tả tương tự - AM29BDS640GBC8WSI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29BDS643D AMD-AM29BDS643D Datasheet
693Kb / 46P
   64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
AM29BDS643G AMD-AM29BDS643G Datasheet
714Kb / 49P
   64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
SPANSION
AM29BDS643G SPANSION-AM29BDS643G Datasheet
714Kb / 49P
   64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29BDS640G AMD-AM29BDS640G Datasheet
1Mb / 77P
   64 Megabit (4 M x 16-Bit), 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
SPANSION
S29WS128J SPANSION-S29WS128J Datasheet
1Mb / 98P
   128/64 Megabit (8/4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
S29WS-J SPANSION-S29WS-J Datasheet
2Mb / 97P
   128/64 Megabit (8/4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29BDS323D AMD-AM29BDS323D Datasheet
746Kb / 44P
   32 Megabit (2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
SPANSION
S29WSXXXN SPANSION-S29WSXXXN Datasheet
1Mb / 95P
   256/128/64 Megabit (16/8/4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29N323D AMD-AM29N323D Datasheet
824Kb / 48P
   32 Megabit (2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
logo
SPANSION
AM29BDS320G SPANSION-AM29BDS320G Datasheet
1Mb / 74P
   32 Megabit (2 M x 16-Bit), 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com