công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5121IGHK bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5121IGHK
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5121IGHK bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5121IGHK Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5121IGHK Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
ADS5121
8
SBAS281
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
TA = 25°C, AVDD = DVDD = 1.8V, DRVDD = 3.3V, fIN = –0.5dBFS, Internal Reference, Clock = 40MSPS, and Differential Input Range = 1Vp-p, unless otherwise noted.
SNR AND SFDR vs CLOCK FREQUENCY
Clock Frequency (MSPS)
510
15
25
20
30
35
40
45
85
80
75
70
65
60
55
50
SNR
f
IN = 3.5MHz
SFDR
SNR AND SFDR vs CLOCK FREQUENCY
Clock Frequency (MSPS)
510
20
15
25
30
35
40
45
85
80
75
70
65
60
55
50
SNR
f
IN = 10MHz
SFDR
SNR AND SFDR vs CLOCK FREQUENCY
Clock Frequency (MHz)
525
20
15
10
30
35
40
45
80
75
70
65
60
55
50
45
SNR
f
IN = 20MHz
SFDR
SNR vs INPUT FREQUENCY
Input Frequency (MHz)
110
100
68
64
60
56
52
48
44
SWEPT INPUT POWER (SNR)
Input Amplitude (dBFS)
–45
–40
–35
–25
–30
–20
–15
–10
–5
0
70
60
50
40
30
20
10
0
dBc
f
IN = 3.5MHz
dBFS
SWEPT INPUT POWER
Input Amplitude (dBFS)
–45
–40
–35
–25
–30
–20
–15
–10
–5
0
70
60
50
40
30
20
10
0
dBc
f
IN = 10MHz
dBFS


Số phần tương tự - ADS5121IGHK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5121IGHK TI1-ADS5121IGHK Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS5121IGHK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI1-ADS5121_13 Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120 TI1-ADS5120_10 Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI1-ADS5122_13 Datasheet
504Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5270 TI1-ADS5270_13 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5203 TI-ADS5203 Datasheet
476Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DAC2932 TI1-DAC2932 Datasheet
829Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 40MSPS Digital-to-analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC2932 BURR-BROWN-DAC2932 Datasheet
343Kb / 24P
   DUAL 12-BIT 40MSPS DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS5277 TI1-ADS5277_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com