công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5121 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5121
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5121 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5121 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5121 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
ADS5121
7
SBAS281
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25°C, AVDD = DVDD = 1.8V, DRVDD = 3.3V, fIN = –0.5dBFS, Internal Reference, Clock = 40MSPS, and Differential Input Range = 1Vp-p, unless otherwise noted.
f
IN = 3.5MHz
SPECTRAL PERFORMANCE
Frequency (Hz)
0
5
10
15
20
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
SPECTRAL PERFORMANCE
Frequency (Hz)
0
5
10
15
20
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
f
IN = 9.8MHz
SPECTRAL PERFORMANCE
Frequency (Hz)
0
5
10
15
20
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
f
IN = 19.8MHz
DIFFERENTIAL LINEARITY
Input Codes
0
256
512
768
1024
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
INTEGRAL LINEARITY
Input Codes
0
256
512
768
1024
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
2ND- AND 3RD-HARMONIC vs INPUT FREQUENCY
Input Frequency (MHz)
110
100
–60
–65
–70
–75
–80
–85
–90
–95
–100
–105
–110
2nd-Harmonic
3rd-Harmonic


Số phần tương tự - ADS5121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5121 TI-ADS5121 Datasheet
558Kb / 21P
[Old version datasheet]   Quad, Differential I/O, 2X1 Multiplexed High Gain Preamp
ADS5121 TI1-ADS5121 Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI1-ADS5121 Datasheet
566Kb / 23P
[Old version datasheet]   Quad, Differential I/O, 2X1 Multiplexed High Gain Preamp
ADS5121IGHK TI1-ADS5121IGHK Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121IZHK TI1-ADS5121IZHK Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS5121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI1-ADS5121_13 Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120 TI1-ADS5120_10 Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI1-ADS5122_13 Datasheet
504Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5270 TI1-ADS5270_13 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5203 TI-ADS5203 Datasheet
476Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DAC2932 TI1-DAC2932 Datasheet
829Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 40MSPS Digital-to-analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC2932 BURR-BROWN-DAC2932 Datasheet
343Kb / 24P
   DUAL 12-BIT 40MSPS DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS5277 TI1-ADS5277_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com