công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CX15818 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CX15818
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~25째 medium beam with holder and installation tape
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CX15818 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  CX15818 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CX15818 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CX15818 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CX15818 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CX15818 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CX15818_GABRIELLA-45-M
GABRIELLA-45-M
~25° medium beam with holder and installation
tape
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Dimensions
Ø 45 mm
Height
29.2 mm
Fastening
tape
Colour
black
Box size
Box weight
0 kg
Quantity in Box
405 pcs
ROHS compliant
yes
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Component
Type
Material
Colour
GABRIELLA-45-M
Lens
PMMA
clear
GABRIELLA-45-HLD-T
Holder
PC
black
Last update: 05/06/2018
Subject to change without prior notice
1/5
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CX15818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CX15819 LEDIL-CX15819 Datasheet
3Mb / 5P
   ~35째 wide beam with holder and installation tape
More results

Mô tả tương tự - CX15818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
FCA15008 LEDIL-FCA15008_18 Datasheet
7Mb / 4P
   ~25째 medium beam. Assembly with black holder and installation tape.
CA16203 LEDIL-CA16203 Datasheet
8Mb / 7P
   ~25째 spot beam with holder and installation tape
CA14941 LEDIL-CA14941 Datasheet
4Mb / 5P
   ~25째 medium beam. Assembly with location pins and installation tape.
FA13093 LEDIL-FA13093 Datasheet
4Mb / 5P
   ~30째 medium beam. Assembly with holder and installation tape.
CN15815 LEDIL-CN15815 Datasheet
3Mb / 5P
   ~25째 medium beam with holder
CN10953 LEDIL-CN10953 Datasheet
9Mb / 6P
   ~25째 medium beam with sublens and holder
CA10298 LEDIL-CA10298 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam. 16.2 mm high assembly with installation tape.
CA10249 LEDIL-CA10249 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam. 16.7 mm high assembly with installation tape.
FA16988 LEDIL-FA16988 Datasheet
4Mb / 4P
   ~25째 wide beam. Assembly with installation tape.
CA11181 LEDIL-CA11181 Datasheet
1Mb / 5P
   ~25째 spot beam. Assembly with installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com