công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSY-T676 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LSY-T676
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSY-T676 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSY-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LSY-T676 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
LSY T676
2012-04-20
7
Durchlassstrom
2) Seite 17
Forward Current
2) page 17
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 17
Relative Luminous Intensity
2) 7) page 17
I
V/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 17
Relative Luminous Intensity
2) page 17
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
OHL00232
10
-1
1.4
1.8
2.2
2.6
3 V 3.4
0
10
1
10
10
2
5
5
mA
5
1
F
V
F
I
10
10
10
0
-2
10-1
mA
1
10
I
F
2
I
V (20 mA)
I
100
V
101
OHL01062
super-red
yellow
T
OHL01068
0
V
I
-20
0
20
40
60
˚C 100
j
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
I
V
(25 ˚C)
yellow
super-red
super-red
yellow


Số phần tương tự - LSY-T676

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSY-T670 OSRAM-LSY-T670 Datasheet
563Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LSY-T676

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSYT675 OSRAM-LSYT675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-E67C OSRAM-LB-E67C Datasheet
458Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65F OSRAM-LA-E65F Datasheet
189Kb / 13P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com