công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12393 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA12393
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. 14.5 mm high assembly with installation tape.
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA12393 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  CA12393 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA12393 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA12393 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA12393 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA12393 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA12393_LR2-W
LR2-W
~40° wide beam optimized for LUXEON Rebel.
14.5 mm high assembly with installation tape.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Dimensions
Ø 21.6 mm
Height
14.5 mm
Fastening
tape, pin
Colour
white
Box size
480 x 280 x 300 mm
Box weight
9.4 kg
Quantity in Box
1792 pcs
ROHS compliant
yes
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Component
Type
Material
Colour
LXP2-W
Lens
PMMA
LR2-LH1-WHT
Holder
PC
white
HEIDI-TAPE
Tape
PU tape
black
Last update: 11/01/2018
Subject to change without prior notice
1/5
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA12393

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA12392 CREE-CA12392 Datasheet
1Mb / 29P
   Leila series
logo
Ledil, Inc.
CA12392 LEDIL-CA12392 Datasheet
2Mb / 7P
   ~40째 wide beam optimized for CREE XP-E.
logo
Cree, Inc
CA12392-LXP2-W CREE-CA12392-LXP2-W Datasheet
965Kb / 12P
   Leila series
logo
Ledil, Inc.
CA12394 LEDIL-CA12394 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
CA12396 LEDIL-CA12396 Datasheet
1Mb / 4P
   ~90째 170째 wide area beam. Assembly with installation tape.
More results

Mô tả tương tự - CA12393

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
FCA11275 LEDIL-FCA11275 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. 14.3 mm high assembly with installation tape.
CA11640 LEDIL-CA11640 Datasheet
2Mb / 4P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel. 14.5 mm high assembly with installation tape.
CA12394 LEDIL-CA12394 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
CA13100 LEDIL-CA13100 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FCN10890 LEDIL-FCN10890 Datasheet
1Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. 14.3 mm high assembly.
CX12568 LEDIL-CX12568 Datasheet
1Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel.
CA12629 LEDIL-CA12629 Datasheet
4Mb / 6P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
FA11211 LEDIL-FA11211_18 Datasheet
2Mb / 5P
   ~50째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. Assembly with holder and installation tape.
CA12262 LEDIL-CA12262 Datasheet
2Mb / 4P
   ~9.6째 spot beam optimized for LUXEON Rebel. 14.3 mm high assembly with installation tape.
CA12264 LEDIL-CA12264 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam optimized for LUXEON Rebel. 14.4 mm high assembly with installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com