công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA11640 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA11640
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~10째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel. 14.5 mm high assembly with installation tape.
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA11640 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ledil, Inc.

  CA11640 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA11640 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA11640 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA11640 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA11640_LR2-O-90
Last update: 15/05/2018
Subject to change without prior notice
2/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - CA11640

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA11643 CREE-CA11643 Datasheet
234Kb / 5P
   Laura series
logo
Ledil, Inc.
CA11643 LEDIL-CA11643 Datasheet
1Mb / 6P
   ~11째 smooth spot beam optimized for CREE XP-E.
More results

Mô tả tương tự - CA11640

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA12629 LEDIL-CA12629 Datasheet
4Mb / 6P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
CA12393 LEDIL-CA12393 Datasheet
2Mb / 5P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. 14.5 mm high assembly with installation tape.
FCN11106 LEDIL-FCN11106 Datasheet
1Mb / 4P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel. 14.3 mm high assembly
CA13180 LEDIL-CA13180 Datasheet
2Mb / 4P
   ~60째 x 40째 oval beam optimized for LUXEON Rebel ES. Assembly with holder and installation tape.
FCA11275 LEDIL-FCA11275 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel. 14.3 mm high assembly with installation tape.
CX11364 LEDIL-CX11364 Datasheet
5Mb / 4P
   ~40째 x 12째 oval beam optimized for LUXEON Rebel
FA11108 LEDIL-FA11108 Datasheet
4Mb / 4P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for Nichia NS6x83. 13.3 mm high assembly with installation tape.
CA12394 LEDIL-CA12394 Datasheet
2Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for LUXEON Rebel ES. 14.8 mm high assembly with installation tape.
FA11063 LEDIL-FA11063 Datasheet
4Mb / 4P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for Samsung Sunnix5. 14.6 mm high assembly with installation tape.
FA11067 LEDIL-FA11067 Datasheet
3Mb / 4P
   ~10째 x 40째 oval beam optimized for CREE MC-E. 14.04 mm high assembly with installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com