công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMW-G5AP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LMW-G5AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-4 package, clear silicone resin
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LMW-G5AP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LMW-G5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
LMW G5AP
2011-06-21
8
Durchlassstrom
2)4) Seite 17
Forward Current2)4) page 17
I
F = f (VF); TS = 25 °C
Farbortverschiebung
2) Seite 17
Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y =
f (I
F); TS = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 5) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) 5) page 17
Ι
VV(100 mA) = f (I
F); TS = 25 °C
OHL04282
F
I
V
mA
2.8
F
V
0
20
40
60
80
100
120
140
160
200
2.9
3
3.1 3.2 3.3
3.5
-0.010
OHL04309
Cx,
Cy
30
F
I
mA
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.010
Cy
Cx
50 70 90 110 130 150
200
OHL04310
I
F
V (100 mA)
I
V
I
30
0
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
mA
50 70 90 110 130 150
200


Số phần tương tự - LMW-G5AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GAPTEC Electronic GmbH ...
LMW78 GAPTEC-LMW78 Datasheet
1Mb / 4P
   Wide Input Non-Isolated & Regulated, Single Output
LMW78_0.5 GAPTEC-LMW78_0.5 Datasheet
1Mb / 4P
   Wide Input Non-Isolated & Regulated, Single Output
LMW78_03-0.5 GAPTEC-LMW78_03-0.5 Datasheet
1Mb / 4P
   Wide Input Non-Isolated & Regulated, Single Output
LMW78_05-0.5 GAPTEC-LMW78_05-0.5 Datasheet
1Mb / 4P
   Wide Input Non-Isolated & Regulated, Single Output
LMW78_09-0.5 GAPTEC-LMW78_09-0.5 Datasheet
1Mb / 4P
   Wide Input Non-Isolated & Regulated, Single Output
More results

Mô tả tương tự - LMW-G5AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LMWG5AP OSRAM-LMWG5AP Datasheet
396Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LS-E6SF OSRAM-LS-E6SF Datasheet
475Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com