công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM48-1V8M100-9EBX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện STM48-1V8M100-9EBX
Giải thích chi tiết về linh kiện  48V-to-PoL isolated DC-DC converters
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

STM48-1V8M100-9EBX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Bel Fuse Inc.

Back Button STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 8Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 9Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 10Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 11Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 12Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 13Page - Bel Fuse Inc. STM48-1V8M100-9EBX Datasheet HTML 14Page - Bel Fuse Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 30 page
background image
STM48-MAIN
STM48-SATELLITE
Rev. 1.0 – 21/02/2018
www.powerstamp.org
Page 10 of 30
belfuse.com/power-solutions
Performance Characteristics – 1.2V
Efficiency and Power Dissipation
Ripple and Noise
Transient Response – 10% IOUT to 100% IOUT, VIN= 48V
Thermal Derating Curves
Switching Frequency vs. Output Current
Transient Response – 100% IOUT to 10% IOUT, VIN= 48V
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product
Please contact Bel Power Solutions for information
about the performance of this product


Số phần tương tự - STM48-1V8M100-9EBX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STM4800A SAMHOP-STM4800A Datasheet
696Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM4800A VBSEMI-STM4800A Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
SamHop Microelectronics...
STM4800S SAMHOP-STM4800S Datasheet
119Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM4800S VBSEMI-STM4800S Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
SamHop Microelectronics...
STM4806 SAMHOP-STM4806 Datasheet
126Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STM48-1V8M100-9EBX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Artesyn Technologies
SIL30E ARTESYN-SIL30E Datasheet
192Kb / 4P
   DC-DC CONVERTERS Non-isolated POL Converter
SMT30E ARTESYN-SMT30E Datasheet
198Kb / 4P
   DC-DC CONVERTERS Non-isolated POL Converter
logo
Emerson Network Power
SIL30E EMERSON-NETWORKPOWER-SIL30E Datasheet
192Kb / 4P
   DC-DC CONVERTERS Non-isolated POL Converter
logo
TDK Electronics
FS1406-0700-AL TDK-FS1406-0700-AL Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1406-1050-AL TDK-FS1406-1050-AL Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1406-1100-AS TDK-FS1406-1100-AS Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1406-2500-AS TDK-FS1406-2500-AS Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1406-0900-AL TDK-FS1406-0900-AL Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1406-1050-AS TDK-FS1406-1050-AS Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
FS1403-3300-AL TDK-FS1403-3300-AL Datasheet
119Kb / 1P
   關POL??Embedded DC-DC Converters
April 06, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com