công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DZ9F15S92 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated |
|
DZ9F15S92 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated |
4 / 5 page DZ9F2V7S92 - DZ9F24S92 Document number: DS37439 Rev. 5 - 2 4 of 5 www.diodes.com September 2017 © Diodes Incorporated DZ9F2V7S92 - DZ9F24S92 Package Outline Dimensions Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. SOD923 (0.2mm Lead Width) Suggested Pad Layout Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. SOD923 (0.2mm Lead Width) SOD923 (0.2mm Lead Width) Dim Min Max Typ A 0.34 0.40 0.37 b 0.15 0.25 0.20 c 0.070 0.170 0.120 D 0.55 0.65 0.60 E 0.75 0.85 0.80 He 0.95 1.05 1.00 L 0.05 0.15 0.10 L2 0.190 REF a1 0° 8° 7° a2 2° 4° 3° All Dimensions in mm Dimensions Value (in mm) C 0.900 X 0.300 Y 0.400 b(2x) L2 A A E He D c L a2 X Y C X |
Số phần tương tự - DZ9F15S92 |
|
Mô tả tương tự - DZ9F15S92 |