công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 1N4001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YIXIN [Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.szyxwkj.com
Logo YIXIN - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

1N4001 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

  1N4001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. 1N4001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.1 --TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.2 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,mV
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
100
1000
600
700
800
900
1000
1100
TJ = 150
°C
TJ =25
°C
TJ = 100
°C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
FIG.3 -- TYPICAL INSTANTANEOUS
FIG.4 -- FORWARD DERATING CURVE
AMBIENT TEMPERATURE,
INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE,V
0
0.6
0.8
1.2
1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.4
0.2
Resistive or Inductive Load
3.0 x 3.0mm
40
µm
Thick Copper Pad Areas
0
100 200 300 400 500 600 700 800
900
0.01
0.1
10
1
100
TJ = 150
°C
TJ = 125
°C
TJ = 100°C
TJ =75°C
TJ =50°C
TJ =25°C
REVERSE CHARACTERISTICS
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4001 THRU 1N4007


Số phần tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4001 EIC-1N4001 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4001 KEXIN-1N4001 Datasheet
553Kb / 2P
   Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Electronics ...
FM4001-M CHENDA-FM4001-M Datasheet
133Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Central Semiconductor C...
CXR1-04 CENTRAL-CXR1-04_10 Datasheet
293Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
GS3ABF CHENDA-GS3ABF Datasheet
631Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
RS2AW CHENDA-RS2AW_V01 Datasheet
932Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
S2ABF CHENDA-S2ABF_V01 Datasheet
867Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
UN Semiconducctor INC
1N4007W UNSEMI-1N4007W Datasheet
2Mb / 4P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifier
Revision March 1,2022
logo
Central Semiconductor C...
CMR2-10 CENTRAL-CMR2-10_15 Datasheet
295Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
S2AW YIXIN-S2AW Datasheet
240Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
SM4001PL CHENDA-SM4001PL Datasheet
593Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SM4001PL YIXIN-SM4001PL Datasheet
104Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com