công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL2101AABZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL2101AABZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL2101AABZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL2101AABZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL2101AABZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
ISL2100A, ISL2101A
FN6294 Rev 4.00
Page 9 of 11
December 8, 2015
FIGURE 19. ISL2100A QUIESCENT CURRENT vs VOLTAGE
FIGURE 20. ISL2101A QUIESCENT CURRENT vs VOLTAGE
FIGURE 21. BOOTSTRAP DIODE I-V CHARACTERISTICS
FIGURE 22. VHS VOLTAGE vs VDD VOLTAGE
Typical Performance Curves (Continued)
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
VDD, VHB (V)
IDD
IHB
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
VDD, VHB (V)
IDD
IHB
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.
1 .10
-6
1 .10
-5
1 .10
-4
1 .10
-3
0.01
0.1
1
FORWARD VOLTAGE (V)
12
13
14
15
16
0
20
40
60
80
100
120
VDD to VSS VOLTAGE (V)


Số phần tương tự - ISL2101AABZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2101AABZ INTERSIL-ISL2101AABZ Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2101AABZ INTERSIL-ISL2101AABZ Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2101AABZ INTERSIL-ISL2101AABZ Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
More results

Mô tả tương tự - ISL2101AABZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z-T INTERSIL-ISL2100AAR3Z-T Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2100A INTERSIL-ISL2100A Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2100AAR3Z INTERSIL-ISL2100AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL89400 RENESAS-ISL89400 Datasheet
614Kb / 12P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL89400 INTERSIL-ISL89400 Datasheet
249Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL89400AR3Z INTERSIL-ISL89400AR3Z Datasheet
250Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
August 11, 2009
logo
Renesas Technology Corp
ISL2110 RENESAS-ISL2110 Datasheet
768Kb / 15P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL2110ABZ INTERSIL-ISL2110ABZ Datasheet
305Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
March 8, 2012
ISL2110 INTERSIL-ISL2110 Datasheet
307Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Renesas Technology Corp
HIP2122 RENESAS-HIP2122 Datasheet
717Kb / 16P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers with Rising Edge Delay Timer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com