công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N2129A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

tên linh kiện 1N2129A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Standard Recovery Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N2129A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N2129A Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N2129A Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N2129A Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Package dimensions and terminal configuration
Product is marked with part number and terminal configuration.
1N2128A thru 1N2131AR
DO- 5 (DO-203AB)
J
K
G
F
A
E
D
P
N
B
C
M
Inches
Millimeters
Min
Max
Min
Max
A
1/4 –28 UNF
B
0.669
0.687
17.19
17.44
C
-----
0.794
-----
20.16
D
-----
1.020
-----
25.91
E
0.422
0.453
10.72
11.50
F
0.115
0.200
2.93
5.08
G
-----
0.460
-----
11.68
J
-----
0.280
-----
7.00
K
0.236
-----
6.00
-----
M
-----
0.589
-----
14.96
N
-----
0.063
-----
1.60
P
0.140
0.175
3.56
4.45
Feb 2016
Latest version of this datasheet at: www.genesicsemi.com/silicon-products/standard-recovery-rectifiers/
3


Số phần tương tự - 1N2129A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
1N2129A IRF-1N2129A Datasheet
377Kb / 5P
   35,40,and 60 Amp Power Silicon Rectifier Diodes
logo
Vishay Siliconix
1N2129A VISHAY-1N2129A Datasheet
274Kb / 6P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Revision: 04-Dec-12
1N2129A VISHAY-1N2129A Datasheet
297Kb / 8P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Revision: 25-May-09
logo
America Semiconductor, ...
1N2129A AMERICASEMI-1N2129A Datasheet
404Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N2129A GENESIC-1N2129A Datasheet
646Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - 1N2129A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S85JR ETC2-S85JR Datasheet
397Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GKN7104 GENESIC-GKN7104 Datasheet
568Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16B GENESIC-S16B Datasheet
760Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S40K GENESIC-S40K Datasheet
584Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
KBU10005 GENESIC-KBU10005 Datasheet
298Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
MSRT15060AD GENESIC-MSRT15060AD Datasheet
408Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S6B GENESIC-S6B Datasheet
763Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S12K GENESIC-S12K Datasheet
770Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16K GENESIC-S16K Datasheet
761Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85B GENESIC-S85B Datasheet
589Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85K GENESIC-S85K Datasheet
590Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com