công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N1183 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

tên linh kiện 1N1183
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Standard Recovery Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N1183 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N1183 Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1183 Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1183 Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N1183 thru 1N1187R
Feb 2016
Latest version of this datasheet at: www.genesicsemi.com/silicon-products/standard-recovery-rectifiers/
2


Số phần tương tự - 1N1183

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
1N1183 DIOTEC-1N1183 Datasheet
160Kb / 2P
   Silicon-Power Rectifiers
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N1183 GENESIC-1N1183 Datasheet
770Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
Microsemi Corporation
1N1183 MICROSEMI-1N1183 Datasheet
128Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier
logo
International Rectifier
1N1183 IRF-1N1183 Datasheet
377Kb / 5P
   35,40,and 60 Amp Power Silicon Rectifier Diodes
logo
Vishay Siliconix
1N1183 VISHAY-1N1183 Datasheet
274Kb / 6P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Revision: 04-Dec-12
More results

Mô tả tương tự - 1N1183

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S85JR ETC2-S85JR Datasheet
397Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GKN7104 GENESIC-GKN7104 Datasheet
568Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16B GENESIC-S16B Datasheet
760Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S40K GENESIC-S40K Datasheet
584Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
KBU10005 GENESIC-KBU10005 Datasheet
298Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
MSRT15060AD GENESIC-MSRT15060AD Datasheet
408Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S6B GENESIC-S6B Datasheet
763Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S12K GENESIC-S12K Datasheet
770Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16K GENESIC-S16K Datasheet
761Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85B GENESIC-S85B Datasheet
589Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85K GENESIC-S85K Datasheet
590Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com