công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21010CFH320Z-T7A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL21010CFH320Z-T7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Reference
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL21010CFH320Z-T7A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 37 page
background image
ISL21010
FN7896 Rev 5.00
Page 3 of 37
Mar 30, 2018
Pin Configuration
ISL21010
(3 LD SOT-23)
TOP VIEW
Typical Application Circuit
FIGURE 2. KELVIN SENSED LOAD
0.1µF
VIN
2.1V TO 5.5V
VOUT
SENSE
LOAD
VIN
VOUT
GND
ISL21010
10µF
0.1µF TO 10µF
+
-
1
2
3
VOUT
GND
VIN
Pin Descriptions
PIN NUMBER
PIN NAME
DESCRIPTION
1VIN
Input Voltage Connection
2VOUT
Voltage Reference Output
3GND
Ground Connection


Số phần tương tự - ISL21010CFH320Z-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21010CFH320Z-T7A INTERSIL-ISL21010CFH320Z-T7A Datasheet
2Mb / 35P
   Micropower Voltage Reference
January 8, 2015
More results

Mô tả tương tự - ISL21010CFH320Z-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SPX385-2.5 SIPEX-SPX385-2.5 Datasheet
140Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference
logo
Linear Technology
LT1004 LINER-LT1004_15 Datasheet
182Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100A-2.5 ADMOS-AMS3100A-2.5 Datasheet
45Kb / 4P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-1.2 ADMOS-AMS1004-1.2_05 Datasheet
71Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-12 ADMOS-AMS1004-12 Datasheet
76Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-12 ADMOS-AMS3100-12 Datasheet
68Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-25 ADMOS-AMS3100-25 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Intersil Corporation
ISL21010_1112 INTERSIL-ISL21010_1112 Datasheet
1Mb / 20P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100-2.5 ADMOS-AMS3100-2.5_08 Datasheet
64Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
M385 UTC-M385_11 Datasheet
175Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com