công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28236FUZ-T7A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL28236FUZ-T7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL28236FUZ-T7A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ISL28236FUZ-T7A Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
ISL28236
FN6921 Rev 2.00
Page 10 of 15
July 24, 2014
FIGURE 31. VOUT HIGH vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V, RL = 1k
FIGURE 32. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V, RL =1k
FIGURE 33. VOUT HIGH vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL = 100k
FIGURE 34. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL = 100k
FIGURE 35. SLEW RATE RISE vs TEMPERATURE, VOUT = ±1.5V, VP-P V+, V- = ±2.5V, RL = 100k
Typical Performance Curves V
+ = 5V, V- = 0V, VCM = 2.5V, RL = Open. Plots labeled Min, Median, and Max correspond
to a distribution of devices in the SOIC package. (Continued)
4.935
4.940
4.945
4.950
4.955
4.960
4.965
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
35
40
45
50
55
60
65
70
MIN
MAX
MEDIAN
4.9955
4.9960
4.9965
4.9970
4.9975
4.9980
4.9985
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20406080
100
120
TEMPERATURE (°C)
0.35
0.55
0.75
0.95
1.15
1.35
1.55
1.75
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
MIN
MEDIAN
MAX


Số phần tương tự - ISL28236FUZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28236FUZ-T7A INTERSIL-ISL28236FUZ-T7A Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
More results

Mô tả tương tự - ISL28236FUZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28236FBZ INTERSIL-ISL28236FBZ Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
ISL28236 INTERSIL-ISL28236 Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
ISL28146_0806 INTERSIL-ISL28146_0806 Datasheet
820Kb / 16P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
ISL28146 INTERSIL-ISL28146 Datasheet
778Kb / 15P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
ISL28136 INTERSIL-ISL28136 Datasheet
767Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output RRIO Op Amp
ISL28136 INTERSIL-ISL28136_11 Datasheet
957Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
ISL28136 RENESAS-ISL28136 Datasheet
1,000Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Linear Technology
LT1218 LINER-LT1218_15 Datasheet
327Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
LT1218 LINER-LT1218 Datasheet
375Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
LT1219 LINER-LT1219_15 Datasheet
327Kb / 16P
   Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com